Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LC78646E Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC78646E
Description  CMOS LSI
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC78646E Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  LC78646E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC78646E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC78646E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC78646E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC78646E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
LC78646E
No.7903-2/5
■ オーディオ処理部
・補間(4補間)
・フェードアウト機能
・デジタルアッテネータ
・バイリンガル機能
・ディエンファシスフィルタ内蔵
・オーディオ出力用2次LPF内蔵
・1ビットDAC(3次
∆Σノイズシェーバ方式)
・DF,DACクロックの外部供給可能
・8倍オーバーサンプリングデジタルフィルタ内蔵
■ 電源電圧および外形
・外形
80ピンフラットパッケージ
・電源電圧 3.3V(マイコンとの5Vインタフェース可能)
絶対最大定格/Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
VDD3 max
VSS−0.3∼VSS+4.0
V
最大電源電圧
VDD5 max
VSS−0.3∼VSS+6.0
V
VIN3
VSS−0.3∼VDD3+0.3
V
入力電圧
VIN5
VSS−0.3∼VDD5+0.3
V
VOUT3
VSS−0.3∼VDD3+0.3
V
出力電圧
VOUT5
VSS−0.3∼VDD5+0.3
V
許容消費電力
Pd max
540
mW
動作周囲温度
Topr
−20∼+75
保存周囲温度
Tstg
−40∼+125
許容動作範囲/Ta=25℃,VSS=0V
項目
記号
端子名
min
typ
max
unit
VDD3
VDD,XVDD,LVDD,RVDD,VVDD,
ADAVDD, RFVDD
3.0
3.3
3.6
V
電源電圧
VDD5
VDD5
3.0
5.5
V
VIH3(1) SBCK/FG,CONT4∼5,SBCK/CONT6,
TEST,ASLRCK,ASDATA,ASDFIN
0.7VDD3
VDD3
V
VIH3(2) EFMIN
0.6VDD3
VDD3
V
VIH5(1) CE,CL,DI,RES
0.8VDD5
VDD5
V
入力「H」レベル電圧
VIH5(2)
CONT1∼3
0.7VDD5
VDD5
V
VIL3(1) SBCK/FG,CONT4∼5,SBCK/CONT6,
TEST,ASLRCK,ASDATA,ASDFIN
0
0.2VDD3
V
VIL3(2) EFMIN
0
0.4VDD3
V
VIL5(1) CE,CL,DI,RES
0
0.2VDD5
V
入力「L」レベル電圧
VIL5(2) CONT1∼3
0
0.3VDD5
V
データ/CE
セットアップ時間
tSU
CL,DI,CE
400
ns
データ/CE
ホールド時間
tHD
CL,DI,CE
400
ns
「H」レベル
クロックパルス幅
tWH
SBCK/FG,SBCK/CONT6,CL
400
ns
「L」レベル
クロックパルス幅
tWL
SBCK/FG,SBCK/CONT6,CL
400
ns
次ページへ続く。


Similar Part No. - LC78646E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC78601E SANYO-LC78601E Datasheet
146Kb / 11P
   Compact Disc Player DSP with Built-in Microcontroller
LC78602NE SANYO-LC78602NE Datasheet
177Kb / 11P
   Compact Disc Player DSP with Built-in Microcontroller
LC78605E SANYO-LC78605E Datasheet
89Kb / 11P
   Compact Disc Player DSP with Built-in Microcontroller
LC7860KA SANYO-LC7860KA Datasheet
1Mb / 18P
   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR FOR COMPACT DISC PLAYERS
LC7860N SANYO-LC7860N Datasheet
1Mb / 18P
   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR FOR COMPACT DISC PLAYERS
More results

Similar Description - LC78646E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Motorola, Inc
MCM14537 MOTOROLA-MCM14537 Datasheet
384Kb / 8P
   CMOS LSI
logo
Sanyo Semicon Device
LC99053 SANYO-LC99053 Datasheet
94Kb / 14P
   CMOS LSI
LC7881 SANYO-LC7881 Datasheet
301Kb / 8P
   CMOS LSI
LC8935 SANYO-LC8935 Datasheet
216Kb / 9P
   CMOS LSI
LC72725V SANYO-LC72725V Datasheet
253Kb / 8P
   CMOS LSI
LC587408A SANYO-LC587408A Datasheet
434Kb / 16P
   CMOS LSI
LC78626KE SANYO-LC78626KE Datasheet
235Kb / 33P
   CMOS LSI
logo
List of Unclassifed Man...
MC1024N ETC-MC1024N Datasheet
216Kb / 4P
   LSI CMOS
logo
Sanyo Semicon Device
LC75754M SANYO-LC75754M Datasheet
93Kb / 9P
   CMOS LSI
LC82150 SANYO-LC82150 Datasheet
174Kb / 7P
   CMOS LSI
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com