Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CDMC10D50 Datasheet(PDF) 4 Page - Sumida Corporation

Part # CDMC10D50
Description  LED Head light for Automobile
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDMC10D50 Datasheet(HTML) 4 Page - Sumida Corporation

  CDMC10D50 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDMC10D50 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CDMC10D50 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation CDMC10D50 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation CDMC10D50 Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation CDMC10D50 Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
備考
: 本仕様書は、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますのでご了承ください。また、ご注文の際のお問い合わせは、
最寄りの地域営業へご連絡ください。
Page 1 of 3
Rev.3(2014.10)
CDMC10D50/T150
電気的特性
直流重畳電流
(A) *2
品名
インダクタンス
(μH)
(±20%)
1
D.C.R. (mΩ)
at 20degC
(±10%)
at 20degC
at 110degC
at 150degC
温度上昇電流
(A) *3
CDMC10D50T150NP-1R1M
1.1
3.3
32.0
30.0
30.0
19.1
CDMC10D50T150NP-1R6M
1.6
4.1
26.8
24.5
24.3
16.9
CDMC10D50T150NP-2R2M
2.2
5.1
24.4
22.4
22.2
15.9
CDMC10D50T150NP-2R7M
2.7
6.0
21.0
19.6
19.2
14.5
CDMC10D50T150NP-3R3M
3.3
6.8
18.6
17.3
17.0
14.0
CDMC10D50T150NP-4R3M
4.3
10.0
15.9
14.7
14.6
10.7
1 測定周波数 インダクタンス: 100kHz, 0.1V
2 直流重畳電流: 直流電流を流した時、インダクタンスが初期値より 30%減少する実力直流電流値。
3 温度上昇電流 : 通電時、コイルの温度上昇が⊿T=40℃になる実力直流電流値。(Ta=20℃を基準とする。)
(基板条件:
FR4, 銅箔厚=70μm, 4層基板 t=1.6mm)
*耐熱保証温度は、
150℃です。温度上昇を含め 150℃以内でご使用ください。また、温度上昇は基板条件・環境条件等で異なりますので、
御社ワーストケースによる実機評価をお願いします。
*許容電流は、直流重畳電流と温度上昇電流を比べた時、小さい値となります。
*絶対最大電圧:
DC 40V
*静電気により耐電圧劣化発生の恐れがあります。コイルの取り扱いには静電気対策を実施ください。
特性
• メタルコンポジットタイプ
AEC-Q200 準拠
• 大電流向けに対応
• 使用温度範囲
: - 40℃~+150℃(自己発熱含む)
用途
• 車載向け
LED ヘッドライティング
• エアーバッグ用
, ウォータ・オイルポンプなどの ECU
DC/DC コンバータ
外形寸法 - [mm]
参考ランド寸法- [mm]
RoHS
暫定仕様書


Similar Part No. - CDMC10D50

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sumida Corporation
CDMC104 SUMIDA-CDMC104 Datasheet
133Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
CDMC104NP-R36M SUMIDA-CDMC104NP-R36M Datasheet
133Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
CDMC104NP-R36M SUMIDA-CDMC104NP-R36M Datasheet
131Kb / 2P
   SMD Power Inductor
CDMC104NP-R56M SUMIDA-CDMC104NP-R56M Datasheet
133Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
CDMC104NP-R56M SUMIDA-CDMC104NP-R56M Datasheet
131Kb / 2P
   SMD Power Inductor
More results

Similar Description - CDMC10D50

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sumida Corporation
CDRH10D60B SUMIDA-CDRH10D60B Datasheet
186Kb / 1P
   LED Head light for Automobile
CDRH12D77B SUMIDA-CDRH12D77B Datasheet
172Kb / 1P
   LED Head light for Automobile
CDRH70D45B SUMIDA-CDRH70D45B Datasheet
198Kb / 1P
   LED Head light for Automobile
CDMC50D38 SUMIDA-CDMC50D38 Datasheet
201Kb / 4P
   LED Head light for Automobile
CDMC80D50 SUMIDA-CDMC80D50 Datasheet
733Kb / 8P
   LED Head light for Automobile
CDRH60D45B SUMIDA-CDRH60D45B Datasheet
256Kb / 1P
   LED Head light for Automobile
logo
Hamamatsu Corporation
P8212 HAMAMATSU-P8212_15 Datasheet
159Kb / 2P
   Integrated light emitting/receiving elements for automobile VICS
logo
SHOUDING Shouding Semic...
SD3301 SHOUDING-SD3301 Datasheet
648Kb / 4P
   1W & 3W Light touch switch LED / head light drive
logo
Schneider Electric
ZB5AV033 SCHNEIDER-ZB5AV033 Datasheet
194Kb / 8P
   green pilot light head 횠22 plain lens for integral LED
Aug 11, 2019
ZB4FV053 SCHNEIDER-ZB4FV053 Datasheet
157Kb / 8P
   Head for pilot light, Harmony XB4, flush mounted orange integral LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com