Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GBU6A Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # GBU6A
Description  Single Phase Bridge Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

GBU6A Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  GBU6A Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor GBU6A Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
GBU6A ... GBU6M
GBU6A ... GBU6M
Single Phase Bridge Rectifier
Einphasen-Brückengleichrichter
IFAV = 6 A
VF
< 1.0 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 158/175 A
trr
~ 1500 ns
Version 2016-01-29
GBU
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen
Standardausführung 1)
Features
UL recognized, File E175067
For free-standing or
heatsink assembly
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
UL-anerkannt, Liste E175067
Montage freistehend oder
auf Kühlkörper
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Packed in cardboard trays
1000
Verpackt in Einlagekartons
Weight approx.
3.8 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Max. alternating input voltage
Max. Eingangswechselspannung
VVRMS [V] 3)
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V] 4)
GBU6A
35
50
GBU6B
70
100
GBU6D
140
200
GBU6G
280
400
GBU6J
420
600
GBU6K
560
800
GBU6M
700
1000
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
31 A 5)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
Tj = 25°C
IFSM
158/175 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
Tj = 25°C
i2t
124 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Admissible torque for mounting
Zulässiges Anzugsdrehmoment
M3
9 ± 10% lb.in.
1 ± 10% Nm
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Eventual superimposed voltage peaks must not exceed VRRM
Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen VRRM nicht überschreiten
4
Valid per diode – Gültig pro Diode
5
Valid, if leads are kept at ambient temperature TA = 50°C at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur TA = 50°C gehalten werden
1
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
Pb
RoHS
21.5
±0.7
3.6±0.2
5.08
1.1
+0.2
0.5+0.1
2.2
3.4
±0.1
GBU ...
+
– ~ ~
1.8+0.7
- 0.1
1.8
+0.2


Similar Part No. - GBU6A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pan Jit International I...
GBU6A PANJIT-GBU6A Datasheet
42Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER(VOLTAGE - 100 Volts CURRENT - 6.0 Amperes)
logo
Diotec Semiconductor
GBU6A DIOTEC-GBU6A Datasheet
114Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBU6A DIOTEC-GBU6A Datasheet
112Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GBU6A GENESIC-GBU6A Datasheet
1Mb / 3P
   Single Phase Glass Passivated Silicon Bridge Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
GBU6A MCC-GBU6A Datasheet
182Kb / 3P
   6 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
More results

Similar Description - GBU6A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rectron Semiconductor
BR1505 RECTRON-BR1505 Datasheet
276Kb / 3P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
General Semiconductor
KBU4A GE-KBU4A Datasheet
83Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
VBO25 IXYS-VBO25 Datasheet
87Kb / 2P
   Single Phase Rectifier Bridge
VBO55 IXYS-VBO55 Datasheet
57Kb / 1P
   Single Phase Rectifier Bridge
VBO13 IXYS-VBO13 Datasheet
84Kb / 2P
   Single Phase Rectifier Bridge
logo
Microsemi Corporation
1N4436 MICROSEMI-1N4436 Datasheet
111Kb / 3P
   Single Phase Bridge Rectifier
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
W005M PFS-W005M Datasheet
222Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
BR1005 PFS-BR1005 Datasheet
228Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
MB1505 PFS-MB1505 Datasheet
223Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
KBPC8005 PFS-KBPC8005 Datasheet
227Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
KBPC2505N PFS-KBPC2505N Datasheet
271Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com