Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GBI35J Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # GBI35J
Description  Single Phase Bridge Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

GBI35J Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  GBI35J Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor GBI35J Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
GBI35A ... GBI35M
GBI35A ... GBI35M
Single Phase Bridge Rectifier
Einphasen-Brückengleichrichter
IFAV = 35 A
VF
< 1.1 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 320/350 A
trr
~ 1500 ns
Version 2016-06-28
GBI
30 x 20 x 3.6
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen
Standardausführung 1)
Features
For free-standing or
heatsink assembly
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
Montage freistehend oder
auf Kühlkörper
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Packed in cardboard trays
500
Verpackt in Einlagekartons
Weight approx.
7 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Max. alternating input voltage
Max. Eingangswechselspannung
VVRMS [V] 3)
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V] 4)
GBI35A
35
50
GBI35B
70
100
GBI35D
140
200
GBI35G
280
400
GBI35J
420
600
GBI35K
560
800
GBI35M
700
1000
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
70 A 5)
Peak forward surge current, 50/60 Hz (10/8.3 ms) half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz (10/8.3 ms) Sinus-Halbwelle
Tj = 25°C
IFSM
320/350 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
Tj = 25°C
i2t
512 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Admissible torque for mounting
Zulässiges Anzugsdrehmoment
M3
7 ± 10% lb.in.
0.8 ± 10% Nm
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Eventual superimposed voltage peaks must not exceed VRRM
Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen VRRM nicht überschreiten
4
Valid per diode – Gültig pro Diode
5
Valid, if leads are kept at ambient temperature TA = 50°C at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur TA = 50°C gehalten werden
1
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
Pb
RoHS
0.8
2.7
±0.2
3.6
±0.2
2.2
1.0
2x7.5
10
30
±0.2
4.6
±0.2
Type
Typ


Similar Part No. - GBI35J

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
GBI35J DIOTEC-GBI35J Datasheet
112Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifier
GBI35J DIOTEC-GBI35J Datasheet
169Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier
GBI35J DIOTEC-GBI35J Datasheet
169Kb / 2P
   Single Phase Bridge Rectifier
More results

Similar Description - GBI35J

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rectron Semiconductor
BR1505 RECTRON-BR1505 Datasheet
276Kb / 3P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
General Semiconductor
KBU4A GE-KBU4A Datasheet
83Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
VBO25 IXYS-VBO25 Datasheet
87Kb / 2P
   Single Phase Rectifier Bridge
VBO55 IXYS-VBO55 Datasheet
57Kb / 1P
   Single Phase Rectifier Bridge
VBO13 IXYS-VBO13 Datasheet
84Kb / 2P
   Single Phase Rectifier Bridge
logo
Microsemi Corporation
1N4436 MICROSEMI-1N4436 Datasheet
111Kb / 3P
   Single Phase Bridge Rectifier
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
W005M PFS-W005M Datasheet
222Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
BR1005 PFS-BR1005 Datasheet
228Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
MB1505 PFS-MB1505 Datasheet
223Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
KBPC8005 PFS-KBPC8005 Datasheet
227Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
KBPC2505N PFS-KBPC2505N Datasheet
271Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com