Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TUSB3410 Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Part # TUSB3410
Description  USB TO SERIAL PORT CONTROLLER
Download  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TUSB3410 Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TUSB3410 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TUSB3410 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TUSB3410 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TUSB3410 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TUSB3410 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TUSB3410 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TUSB3410 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TUSB3410 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TUSB3410 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 92 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Controller Description
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Main Features
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
USB Features
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
General Features
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Enhanced UART Features
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Pinout Information
2–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Detailed Controller Description
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Operating Modes
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
USB Interface Configuration
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
External Memory Case
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Host Download Case
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
USB Data Movement
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Serial Port Setup
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5
Serial Port Data Modes
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1
RS-232 Data Mode
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.2
RS-485 Data Mode
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.3
IrDA Data Mode
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
MCU Memory Map (Internal Operation)
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Miscellaneous Registers
4–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1
ROMS: ROM Shadow Configuration Register
(Addr:FF90)
4–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2
Boot Operation (MCU Firmware Loading)
4–2
. . . . . . . . . . . . . .
4.1.3
WDCSR: Watchdog Timer, Control, and Status Register
(Addr:FF93)
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Buffers + I/O RAM Map
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Endpoint Descriptor Block (EDB–1 to EDB–3)
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1
OEPCNF_n: Output Endpoint Configuration (n = 1 to 3)
(Addr:FF08, FF10, FF18)
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2
OEPBBAX_n: Output Endpoint X-Buffer Base Address
(n = 1 to 3)
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.3
OEPBCTX_n: Output Endpoint X Byte Count
(n = 1 to 3)
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.4
OEPBBAY_n: Output Endpoint Y-Buffer Base Address
(n = 1 to 3)
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.5
OEPBCTY_n: Output Endpoint Y-Byte Count
(n = 1 to 3)
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.6
OEPSIZXY_n: Output Endpoint X-/Y-Buffer Size
(n =1 to 3)
4–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - TUSB3410

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TUSB3410 TI-TUSB3410 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, High PSRR Low Dropout Linear Regulator
TUSB3410-Q1 TI1-TUSB3410-Q1 Datasheet
1,009Kb / 94P
[Old version datasheet]   USB To Serial Port Controller
TUSB3410IRHB TI-TUSB3410IRHB Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, High PSRR Low Dropout Linear Regulator
TUSB3410IRHBG4 TI-TUSB3410IRHBG4 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, High PSRR Low Dropout Linear Regulator
TUSB3410IRHBR TI-TUSB3410IRHBR Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, High PSRR Low Dropout Linear Regulator
More results

Similar Description - TUSB3410

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TUSB3410-Q1 TI1-TUSB3410-Q1 Datasheet
1,009Kb / 94P
[Old version datasheet]   USB To Serial Port Controller
TUSB3410 TI-TUSB3410_10 Datasheet
1Mb / 98P
[Old version datasheet]   USB to Serial Port Controller
logo
Prolific Technology Inc...
PL-2303HX PROLIFIC-PL-2303HX_V01 Datasheet
1Mb / 30P
   USB to Serial Bridge Controller
PL2303GS PROLIFIC-PL2303GS Datasheet
119Kb / 1P
   USB to Serial Bridge Controller
PL2303TA PROLIFIC-PL2303TA Datasheet
175Kb / 1P
   USB to Serial Bridge Controller
logo
List of Unclassifed Man...
PL-2303X ETC1-PL-2303X Datasheet
168Kb / 1P
   USB to Serial Bridge Controller
AU9720 ETC2-AU9720 Datasheet
277Kb / 16P
   USB to Serial Bridge Controller
logo
Prolific Technology Inc...
PL2303GC PROLIFIC-PL2303GC Datasheet
119Kb / 1P
   USB to Serial Bridge Controller
PL2303GL PROLIFIC-PL2303GL Datasheet
120Kb / 1P
   USB to Serial Bridge Controller
PL-2303HX PROLIFIC-PL-2303HX Datasheet
531Kb / 21P
   USB to Serial Bridge Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com