Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BAV100 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # BAV100
Description  Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BAV100 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BAV100_15 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BAV100_15 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BAV100 ... BAV103
BAV100 ... BAV103
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
SMD-Gleichrichterdioden mit superschnellem Sperrverzug
IFAV = 200 mA
VF
< 1.25 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 50...300 V
IFSM = 1 A
trr
< 50 ns
Version 2015-10-21
~ DO-213AA
Plastic MiniMELF
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of higher frequencies,
High speed switching
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Schnelles Schalten
Standardausführung 1)
Features
Package compatible to SOD-87
High power dissipation
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Gehäuse kompatibel zu SOD-87
Hohe Leistungsabgabe
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1
)
Taped and reeled
2500 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.04 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Marking:
One green ring denotes “cathode” and “superfast switching diode”
The type numbers are noted only on the lable on the reel
Kennzeichnung:
Ein grüner Ring kennzeichnet “Kathode” und “superschnelle Diode”
Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt
Maximum ratings2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Reverse voltage
Sperrspannung
VR [V]
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
BAV100
50
60
BAV101
100
110
BAV102
150
200
BAV103
200
300
Max. power dissipation
Max. Verlustleistung
TA = 75°C
Ptot
500 mW 3)
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 75°C
IFAV
200 mA 3)
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
650 mA 3)
Peak forward surge current, t ≤ 1 s
Stoßstrom, t ≤ 1 s
TA = 25°C
IFSM
1 A
Peak forward surge current, t ≤ 1 µs
Stoßstrom, t ≤ 1 µs
TA = 25°C
IFSM
5 A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - BAV100_15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BAV100 SECOS-BAV100_15 Datasheet
167Kb / 2P
   Surface Mount Small Signal Switching Diode
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BAV100 TSC-BAV100_15 Datasheet
235Kb / 4P
   Hermetically Sealed Glass High Voltage Switching Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
BAV100 GOOD-ARK-BAV100_15 Datasheet
170Kb / 3P
   Small-Signal Diode Fast Switching Diodes
More results

Similar Description - BAV100_15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
ER2A DIOTEC-ER2A_17 Datasheet
136Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ERL1A DIOTEC-ERL1A Datasheet
158Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
EGL1A DIOTEC-EGL1A_15 Datasheet
143Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
EGL34A DIOTEC-EGL34A_15 Datasheet
141Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ER1A DIOTEC-ER1A_15 Datasheet
139Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ER3A DIOTEC-ER3A_15 Datasheet
139Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ER2A DIOTEC-ER2A_15 Datasheet
143Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ER1A DIOTEC-ER1A_18 Datasheet
145Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
FE1A DIOTEC-FE1A_15 Datasheet
133Kb / 2P
   Superfast Recovery Rectifier Diodes
FE3A DIOTEC-FE3A_15 Datasheet
134Kb / 2P
   Superfast Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com