Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

1N4933 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # 1N4933
Description  Fast Recovery Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

1N4933 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  1N4933 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor 1N4933 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1N4933 ... 1N4937
1N4933 ... 1N4937
Fast Recovery Rectifier Diodes
Gleichrichterdioden mit schnellem Sperrverzug
IFAV = 1 A
VF
< 1.2 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...600 V
IFSM = 30/33 A
trr
< 200 ns
Version 2015-11-03
~DO-41 / ~DO-204AC
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
Rectification of medium frequencies,
Snubber or Bootstrap diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
Gleichrichtung mittlerer Frequenzen
Beschaltungs- oder Bootstrapdioden
Standardausführung 1)
Features
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
5000
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
0.4 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL: N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
1N4933
50
50
1N4934
100
100
1N4935
200
200
1N4936
400
400
1N4937
600
600
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 75°C
IFAV
1 A 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
10 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
30/33 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
4.5 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 0.77±0.07
Ø 2.6
0.1
±
Pb
RoHS


Similar Part No. - 1N4933

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Motorola, Inc
1N4933 MOTOROLA-1N4933 Datasheet
44Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS 50-600 VOLTS 1.0 AMPERE
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N4933 GXELECTRONICS-1N4933 Datasheet
325Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
DIOTEC Electronics Corp...
1N4933 DEC-1N4933 Datasheet
383Kb / 2P
   1 AMP FAST RECOVERY SILICON DIODES
logo
First Silicon Co., Ltd
1N4933 FS-1N4933 Datasheet
517Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Dc Components
1N4933 DCCOM-1N4933 Datasheet
427Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FAST RECOVERY RECTIFIER
More results

Similar Description - 1N4933

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
FR201 EIC-FR201 Datasheet
47Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
MR850 EIC-MR850 Datasheet
47Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
RU2 EIC-RU2 Datasheet
39Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
RU3 EIC-RU3 Datasheet
39Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Sanken electric
RC2 SANKEN-RC2 Datasheet
19Kb / 1P
   Fast-Recovery Rectifier Diodes
RS1A SANKEN-RS1A Datasheet
22Kb / 1P
   Fast-Recovery Rectifier Diodes
RU3M SANKEN-RU3M Datasheet
23Kb / 1P
   Fast-Recovery Rectifier Diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
FR301 EIC-FR301 Datasheet
47Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Sanken electric
AS01Z SANKEN-AS01Z Datasheet
26Kb / 1P
   Fast-Recovery Rectifier Diodes
FMU-G16S SANKEN-FMU-G16S Datasheet
21Kb / 1P
   Fast-Recovery Rectifier Diodes
logo
STMicroelectronics
BYT60P-1000 STMICROELECTRONICS-BYT60P-1000 Datasheet
89Kb / 7P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com