Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TLV320AD543 Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Part # TLV320AD543
Description  Single Channel Data/Fax Codec
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI1 [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV320AD543 Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TLV320AD543_08 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLV320AD543_08 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLV320AD543_08 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLV320AD543_08 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV320AD543_08 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV320AD543_08 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV320AD543_08 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV320AD543_08 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV320AD543_08 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 34 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Features
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Functional Block Diagram
1−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Analog Block Diagram
1−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Terminal Assignments
1−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Ordering Information
1−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6
Terminal Functions
1−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Functional Description
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Device Requirements and System Overview
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Codec Functions
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Hybrid Functions
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Miscellaneous Logic and Other Circuitry
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Codec Functional Description
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Operating Frequencies
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
ADC Signal Channel
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
DAC Signal Channel
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Sigma-Delta ADC
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5
Decimation Filter
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6
Sigma-Delta DAC
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7
Interpolation Filter
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8
Analog and Digital Loopbacks
3−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9
Software Power Down
3−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10 Test Module
3−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Serial Communications
4−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Primary Serial Communication
4−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 FS High Mode Primary Communication Timing
4−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
FS Low Mode Primary Communication Timing
4−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Secondary Serial Communication
4−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
FS High Mode Secondary Communication Timing
4−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
FS Low Mode Secondary Communication Timing
4−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Specifications
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Absolute Maximum Ratings Over Operating Free-Air Temperature Range
5−1
. . . .
5.2
Recommended Operating Conditions
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Electrical Characteristics Over Recommended Operating Free-Air
Temperature Range DVDD = 3 V, AVDD = 3 V, MVDD = 3 V
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Digital Inputs and Outputs, fs = 8 kHz, Outputs Not Loaded
5−1
. . . . . . . . . . .
5.3.2 ADC Path Filter, fs = 8 kHz
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.3 ADC Dynamic Performance, fs = 8 kHz
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - TLV320AD543_08

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TLV320AD543 TI-TLV320AD543 Datasheet
181Kb / 35P
[Old version datasheet]   Single Channel Data/Fax Codec
More results

Similar Description - TLV320AD543_08

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TLV320AD543 TI-TLV320AD543 Datasheet
181Kb / 35P
[Old version datasheet]   Single Channel Data/Fax Codec
TLC320A545C-I TI-TLC320A545C-I Datasheet
174Kb / 35P
[Old version datasheet]   Single Channel Data/Fax Codec
TLC320AD545 TI1-TLC320AD545 Datasheet
345Kb / 37P
[Old version datasheet]   Single Channel Data/Fax Codec
logo
List of Unclassifed Man...
RC96V24DP ETC2-RC96V24DP Datasheet
1Mb / 34P
   Single Device Data/Fax Modem Data Pump
logo
OKI electronic componet...
MSM7564-01 OKI-MSM7564-01 Datasheet
198Kb / 28P
   A Single Chip 14.4 kbps Data & Fax Modem
logo
Molex Electronics Ltd.
79529-5002 MOLEX-79529-5002 Datasheet
332Kb / 2P
   TelEnable짰 FDM (Fax/Data Module)
79524-5000 MOLEX-79524-5000 Datasheet
487Kb / 2P
   TelEnable??FDC Fax / Data Card
logo
Texas Instruments
TLC320AD535C-I TI-TLC320AD535C-I Datasheet
205Kb / 43P
[Old version datasheet]   DUAL CHANNEL VOICE/DATA CODEC
TLC320AD535C-I TI1-TLC320AD535C-I_16 Datasheet
203Kb / 42P
[Old version datasheet]   DUAL CHANNEL VOICE/DATA CODEC
logo
PHOENIX CONTACT
100500 PHOENIX-100500 Datasheet
323Kb / 7P
   PSI-DATA/FAX-MODEM/RS232
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com