Electronic Components Datasheet Search |
|
LM2902VNG Datasheet(PDF) 3 Page - ON Semiconductor |
|
LM2902VNG Datasheet(HTML) 3 Page - ON Semiconductor |
3 / 14 page LM324, LM324A, LM324E, LM224, LM2902, LM2902E, LM2902V, NCV2902 www.onsemi.com 3 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 5.0 V, VEE = GND, TA = 25°C, unless otherwise noted.) LM224 LM324A LM324, LM324E LM2902, LM2902E LM2902V/NCV2902 Characteristics Symbol Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Unit Input Offset Voltage VIO mV VCC = 5.0 V to 30 V VICR = 0 V to VCC −1.7 V, VO = 1.4 V, RS = 0 W TA = 25°C − 2.0 5.0 − 2.0 3.0 − 2.0 7.0 − 2.0 7.0 − 2.0 7.0 TA = Thigh (Note 4) − − 7.0 − − 5.0 − − 9.0 − − 10 − − 13 TA = Tlow (Note 4) − − 7.0 − − 5.0 − − 9.0 − − 10 − − 10 Average Temperature Coefficient of Input Offset Voltage DVIO/DT − 7.0 − − 7.0 30 − 7.0 − − 7.0 − − 7.0 − mV/°C TA = Thigh to Tlow (Notes 4 and 6) Input Offset Current IIO − 3.0 30 − 5.0 30 − 5.0 50 − 5.0 50 − 5.0 50 nA TA = Thigh to Tlow (Note 4) − − 100 − − 75 − − 150 − − 200 − − 200 Average Temperature Coefficient of Input Offset Current DIIO/DT − 10 − − 10 300 − 10 − − 10 − − 10 − pA/ °C TA = Thigh to Tlow (Notes 4 and 6) Input Bias Current IIB − −90 −150 − −45 −100 − −90 −250 − −90 −250 − −90 −250 nA TA = Thigh to Tlow (Note 4) − − −300 − − −200 − − −500 − − −500 − − −500 Input Common Mode Voltage Range (Note 5) VICR V VCC = 30 V TA = +25°C 0 − 28.3 0 − 28.3 0 − 28.3 0 − 28.3 0 − 28.3 TA = Thigh to Tlow (Note 4) 0 − 28 0 − 28 0 − 28 0 − 28 0 − 28 Differential Input Voltage Range VIDR − − VCC − − VCC − − VCC − − VCC − − VCC V Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0 kW, VCC = 15 V, for Large VO Swing 50 100 − 25 100 − 25 100 − 25 100 − 25 100 − TA = Thigh to Tlow (Note 4) 25 − − 15 − − 15 − − 15 − − 15 − − Channel Separation 10 kHz ≤ f ≤ 20 kHz, Input Referenced CS − −120 − − −120 − − −120 − − −120 − − −120 − dB Common Mode Rejection, RS ≤ 10 kW CMR 70 85 − 65 70 − 65 70 − 50 70 − 50 70 − dB Power Supply Rejection PSR 65 100 − 65 100 − 65 100 − 50 100 − 50 100 − dB 4. LM224: Tlow = −25°C, Thigh = +85°C LM324/LM324A/LM324E: Tlow = 0°C, Thigh = +70°C LM2902/LM2902E: Tlow = −40°C, Thigh = +105°C LM2902V & NCV2902: Tlow = −40°C, Thigh = +125°C NCV2902 is qualified for automotive use. 5. The input common mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3 V. The upper end of the common mode voltage range is VCC −1.7 V, but either or both inputs can go to +32 V without damage, independent of the magnitude of VCC. 6. Guaranteed by design. |
Similar Part No. - LM2902VNG |
|
Similar Description - LM2902VNG |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |