Electronic Components Datasheet Search |
|
ZMC39B Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor |
|
ZMC39B Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor |
1 / 2 page ZMC3B9 ... ZMM75B (500 mW - 2%) ZMC3B9 ... ZMM75B (500 mW - 2%) Surface mount Silicon Planar Zener Diodes Silizium-Planar-Zener-Dioden für die Oberflächenmontage Version 2015-05-13 Dimensions - Maße [mm] Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung 500 mW Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung 3.9...75 V Glass case Quadro-MicroMELF Glasgehäuse Quadro-MicroMELF (LS-31) Weight approx. Gewicht ca. 0.01 g Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 standard (~ ±5%). The devices ZMC3B9...ZMC75B are specially selected to ~ ±2% tolerance. Other voltage tolerances and Zener voltages on request. Die Standard-Toleranz der Z-Spannung ist gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~ ±5%). Die Reihe ZMC3B9...ZMC75B ist eine Sonderselektion mit ~ ±2% Toleranz. Andere Toleranzen oder Zener-Spannungen auf Anfrage. Maximum ratings and Characteristics Grenz- und Kennwerte Power dissipation Verlustleistung TA = 25°C Ptot 500 mW 1) Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur Tj TS -50...+175°C -50...+175°C Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft RthA < 300 K/W 1) Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite 2 1 Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss 2 Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen © Diotec Semiconductor AG http://www.diotec.com/ 1 |
Similar Part No. - ZMC39B |
|
Similar Description - ZMC39B |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |