Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

FS600R07A2E3 Datasheet(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

Part # FS600R07A2E3
Description  HybridPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FS600R07A2E3 Datasheet(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

Back Button FS600R07A2E3 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FS600R07A2E3 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FS600R07A2E3 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FS600R07A2E3 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FS600R07A2E3 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FS600R07A2E3 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FS600R07A2E3 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FS600R07A2E3 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG FS600R07A2E3 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
7
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FS600R07A2E3
IGBT-Modul
IGBT-Module
preparedby:WJ
approvedby:MM
dateofpublication:2014-10-30
revision:3.2
DurchlasskennliniederDiode,Wechselrichter(typisch)
forwardcharacteristicofDiode,Inverter(typical)
IF=f(VF)
VF [V]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
SchaltverlusteDiode,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesDiode,Inverter(typical)
Erec=f(IF)
RGon=2.2
Ω,VCE=300V
IF [A]
0
100
200
300
400
500
600
0
2
4
6
8
10
12
Erec, Tvj = 125°C
Erec, Tvj = 150°C
SchaltverlusteDiode,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesDiode,Inverter(typical)
Erec=f(RG)
IF=400A,VCE=300V
RG [
Ω]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
2
4
6
8
10
12
Erec, Tvj = 125°C
Erec, Tvj = 150°C
TransienterWärmewiderstandDiode,Wechselrichter
transientthermalimpedanceDiode,Inverter
ZthJF=f(t)(
∆V/∆t=10dm³/min)
t [s]
0,001
0,01
0,1
1
10
0,01
0,1
1
ZthJF : Diode
i:
ri[K/W]:
τi[s]:
1
0,0165
0,000594
2
0,0395
0,0129
3
0,0583
0,0474
4
0,0401
0,389
5
0,0165
3,19


Similar Part No. - FS600R07A2E3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
XP Power Limited
FS60 XPPOWER-FS60 Datasheet
685Kb / 9P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
logo
List of Unclassifed Man...
FS6011-02 ETC-FS6011-02 Datasheet
234Kb / 15P
   DIGITAL AUDIO/VIDEO CLOCK GENERATOR IC
FS6050 ETC1-FS6050 Datasheet
386Kb / 19P
   LOW-SKEW CLOCK FANOUT BUFFER ICs
FS6051 ETC1-FS6051 Datasheet
386Kb / 19P
   LOW-SKEW CLOCK FANOUT BUFFER ICs
FS6053 ETC1-FS6053 Datasheet
386Kb / 19P
   LOW-SKEW CLOCK FANOUT BUFFER ICs
More results

Similar Description - FS600R07A2E3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FS800R07A2E3 INFINEON-FS800R07A2E3_14 Datasheet
846Kb / 10P
   HybridPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2014-10-30 revision:3.2
FS200R07A1E3 INFINEON-FS200R07A1E3_13 Datasheet
618Kb / 9P
   HybridPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2013-11-05 revision:3.1
FS400R07A1E3 INFINEON-FS400R07A1E3_13 Datasheet
612Kb / 9P
   HybridPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2013-11-05 revision:3.1
FP50R06W2E3 INFINEON-FP50R06W2E3 Datasheet
2Mb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2009-10-19 revision: 2.2
FB20R06W1E3_B11 INFINEON-FB20R06W1E3_B11 Datasheet
994Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2013-11-25 revision:3.0
FB20R06W1E3 INFINEON-FB20R06W1E3_13 Datasheet
910Kb / 10P
   EasyPIM Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2013-10-29 revision:2.1
FS30R06W1E3 INFINEON-FS30R06W1E3 Datasheet
2Mb / 9P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
Rev 2.1 2009-10-30
FF200R06ME3 INFINEON-FF200R06ME3 Datasheet
1Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2009-08-12 revision:2.2
F3L75R07W2E3_B11 INFINEON-F3L75R07W2E3_B11_13 Datasheet
822Kb / 11P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.1
F3L100R07W2E3_B11 INFINEON-F3L100R07W2E3_B11_13 Datasheet
825Kb / 11P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com