Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

FF300R12KS4P Datasheet(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF300R12KS4P
Description  62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF300R12KS4P Datasheet(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  FF300R12KS4P Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
6
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FF300R12KS4P
IGBT-Modul
IGBT-Module
preparedby:AKB
approvedby:MK
dateofpublication:2016-03-09
revision:V2.0
VorläufigeDaten
PreliminaryData
SchaltverlusteIGBT,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesIGBT,Inverter(typical)
Eon=f(RG),Eoff=f(RG)
VGE=±15V,IC=300A,VCE=600V
RG [
Ω]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
20
40
60
80
100
120
140
Eon, Tvj = 125°C
Eoff, Tvj = 125°C
TransienterWärmewiderstandIGBT,Wechselrichter
transientthermalimpedanceIGBT,Inverter
ZthJH=f(t)
t [s]
0,001
0,01
0,1
1
10
0,001
0,01
0,1
ZthJH : IGBT
i:
ri[K/W]:
τi[s]:
1
0,0065
0,000854
2
0,0275
0,0266
3
0,0349
0,148
4
0,0171
1,27
SichererRückwärts-ArbeitsbereichIGBT,Wechselrichter
(RBSOA)
reversebiassafeoperatingareaIGBT,Inverter(RBSOA)
IC=f(VCE)
VGE=±15V,RGoff=3
Ω,Tvj=125°C
VCE [V]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
IC, Modul
IC, Chip
DurchlasskennliniederDiode,Wechselrichter(typisch)
forwardcharacteristicofDiode,Inverter(typical)
IF=f(VF)
VF [V]
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
0
100
200
300
400
500
600
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C


Similar Part No. - FF300R12KS4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF300R12KS4 INFINEON-FF300R12KS4 Datasheet
263Kb / 8P
   62mm C-series module with the fast IGBT2 for high-frequency switching
2008-09-03 revision:3.2
FF300R12KS4 INFINEON-FF300R12KS4 Datasheet
438Kb / 8P
   62mm C-series module with the fast IGBT2 for high-frequency switching
2013-10-03 revision:3.2
FF300R12KS4 INFINEON-FF300R12KS4_13 Datasheet
438Kb / 8P
   62mm C-series module with the fast IGBT2 for high-frequency switching
2013-10-03 revision:3.2
More results

Similar Description - FF300R12KS4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FZ400R12KS4P INFINEON-FZ400R12KS4P Datasheet
512Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 für hochfrequentes Schalten und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
revision: V2.0 2016-06-14
FD300R12KS4 INFINEON-FD300R12KS4 Datasheet
502Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten
2013-10-03 revision:2.2
FF200R12KS4 INFINEON-FF200R12KS4_13 Datasheet
636Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten
2013-10-02 revision:3.4
FD300R12KS4_B5 INFINEON-FD300R12KS4_B5 Datasheet
440Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten
2013-10-03 revision:2.0
FF100R12KS4 INFINEON-FF100R12KS4_13 Datasheet
634Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 for hochfrequentes Schalten
2013-10-02 revision:3.4
F4-50R12MS4 INFINEON-F4-50R12MS4 Datasheet
1Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten und NTC
2009-08-12 revision:3.1
F4-75R12MS4 INFINEON-F4-75R12MS4 Datasheet
1Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten und NTC
2009-08-12 revision:3.1
FF225R12MS4 INFINEON-FF225R12MS4_13 Datasheet
507Kb / 8P
   EconoDUAL3 Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten
2013-10-03 revision:2.1
FF150R12MS4G INFINEON-FF150R12MS4G_13 Datasheet
493Kb / 8P
   EconoDUAL3 Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten
2013-10-03 revision:2.1
F4-75R12KS4_B11 INFINEON-F4-75R12KS4_B11 Datasheet
681Kb / 9P
   EconoPACK2 Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com