Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

0034.7405 Datasheet(PDF) 3 Page - Schurter Inc.

Part # 0034.7405
Description  Subminiature Fuses
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0034.7405 Datasheet(HTML) 3 Page - Schurter Inc.

  0034.7405 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 0034.7405 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 0034.7405 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
FUSES / SICHERUNGEN
FWF, FWT
Non resettable fuses / Nicht rückstellende Sicherungen
www.schurter.com
75
Technical data and
packaging
Type FWF, FWT
Technische Daten und
Verpackung
Typen FWF, FWT
Ambient temperature max. T
a /
Zulässige Umgebungstemperatur T
u
–25 °C to / bis + 60 °C
Resistance to vibration /
10 to 60 Hz constant amplitude of 1,5 mm
Vibrationsbeständigkeit
60 to 2000 Hz constant acceleration of 100 m/s2 (10 g)
24 cycles of 15 minutes according to IEC 60068-6 /
10 bis 60 Hz konstante Amplitude von 1,5 mm
60 bis 2000 Hz Beschleunigung 10g,
24 Zyklen à 15 Minuten nach IEC 60068-6
Climate category /
-25 / 70 / 21
Klimakategorie
according to / nach EN 60068-1...3
Solderability /
260 °C, < 3 sec. (Warebath) / 350 ºC < 1 sec (Soldering Iron) /
Lötbarkeit
260 °C < 3 sec. (Wellenbad) 350 °C < 1 sec. (Lötkolben)
Soldering heat resistance /
260 °C / 10 sec. according to IEC 60068-2, Part 20 /
Lötwärmebeständigkeit
260 °C / 10 sec. nach IEC 60068-2, Teil 20
Materials /
Housing /
temperature resistant plastic, UL 94V-0 /
Werkstoff
Gehäuse
temperaturbeständiger Kunststoff; UL 94V-0
Terminals /
Copper tin-plated /
Anschlüsse
Kupfer verzinnt
Packaging / Verpackung
1400 pieces, Ammopack, taped and reeled according to IEC 286, Part 2 /
1400 Stück, Ammopack, gegurtet nach IEC 286, Teil 2
P
B
P1
F
P2
P0
D0
C
h
d
Specification /
Spezifikation
Bezeichnung
Nennmass
Toleranz
Item
Value
Tolerance
Körperbreite
B
8,5
max.
Body width
Körperdicke
C
4
max.
Body thickness
Körperhöhe
A
8
max.
Body height
Drahtdurchmesser
d
0,6
+0,06
Lead wire diameter
–0,05
Abstand der Bauelemente
P
12,7
±1
Pitch of component
Abstand der Löcher
P0
12,7
±0,2
Feed hole pitch
Abstand Loch–Anschlussdraht
P1
3,85
±0,7
Hole center to lead
Abstand Loch–Bauelement
P2
6,35
±0,4
Feed hole center to component center
Rastermass
F
5
+0,4
Lead-to-lead distance
–0,1
Parallelität
h0
±1
Component alignment
Bandbreite
W
18
±0,5
Tape width
Klebebandbreite
W0
6min.
Hole-down tape width
Lage der Löcher
W1
9±0,5
Hole position
Lage des Klebebandes
W2
0,5
max.
Hold-down tape position
Höhe des Bauelementes im Gurt
H
18,5
±0,5
Height of component from tape center
Höhe bis zur Abknickung
H0
Lead-wire clinch height
Gesamthöhe des Bauelementes
H1
32,2
max.
Component height
Lochdurchmesser
D0
4±0,2
Feed hole diameter
Gesamtdicke des Bandes
t
0,7
±0,2
Total tape thickness
Bauteillücke im Gurt
Dropouts of fuses in the tape
Länge der abgeschnittenen Drähte
l
11
max.
Length of snipped leads
Toleranz über 20 Transportlöcher
1
max.
Commulative pitch error/20 pitches
max. 2 folgend (0,25%) Gesamt/
Verpackungseinheit / max. 2 pcs.
following (0,25%) total/box


Similar Part No. - 0034.7405

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
0034.7103 SCHURTER-0034.7103 Datasheet
471Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
0034.7103 SCHURTER-0034.7103 Datasheet
259Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
0034.7104 SCHURTER-0034.7104 Datasheet
471Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
0034.7104 SCHURTER-0034.7104 Datasheet
259Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
0034.7105 SCHURTER-0034.7105 Datasheet
471Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
More results

Similar Description - 0034.7405

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SR-5F ETC2-SR-5F Datasheet
406Kb / 3P
   Subminiature Fuses
logo
Littelfuse
374 LITTELFUSE-374 Datasheet
93Kb / 2P
   SUBMINIATURE FUSES
384 LITTELFUSE-384 Datasheet
62Kb / 2P
   SUBMINIATURE FUSES
392 LITTELFUSE-392 Datasheet
135Kb / 2P
   SUBMINIATURE FUSES
370 LITTELFUSE-370 Datasheet
91Kb / 2P
   SUBMINIATURE FUSES
395 LITTELFUSE-395 Datasheet
91Kb / 2P
   SUBMINIATURE FUSES
3970350000 LITTELFUSE-3970350000 Datasheet
94Kb / 2P
   SUBMINIATURE FUSES
808 LITTELFUSE-808 Datasheet
189Kb / 4P
   Subminiature Fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
SS-5F-2A-AP COOPER-SS-5F-2A-AP Datasheet
2Mb / 3P
   Subminiature Fuses
logo
List of Unclassifed Man...
SS-5 ETC2-SS-5 Datasheet
531Kb / 3P
   Subminiature Fuses
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com