Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  â–Ľ


LWQ38G-Q1OO-3K6L-1 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part No. LWQ38G-Q1OO-3K6L-1
Description  SMT package 0603
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 
 4 page
background image
2015-09-01
4
Version 1.3
LW Q38G
Characteristics (TA = 25 °C; IF = 5 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 3) page 21
Farbkoordinaten nach CIE 1931 3) Seite 21
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.3
0.28
-
-
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
2Ď•
150 (horizontal)
130 (vertical)
°
Forward voltage
4) page 21
Durchlassspannung 4) Seite 21
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
V
F
2.60
2.85
3.10
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
(typ.)
(max.)
I
R
I
R
0.01
10
µA
µA
Real thermal resistance junction / ambient
5) page 21 ,
6) page 21
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung
5) Seite 21 , 6) Seite 21
(max.)
Rth JA real
650
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 21
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 21
(max.)
R
th JS real
370
K/W
ESD withstand voltage 7) page 21
ESD Festigkeit 7) Seite 21
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM)
VESD
2
kV
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl