Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼


LWVH8G-Q2OO-4M6N-1 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part No. LWVH8G-Q2OO-4M6N-1
Description  SMT package
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2016-03-01
1
2016-03-01
FIREFLY 0402
Datasheet
Version 2.1
LW VH8G
The FIREFLY is designed for use in mobile
communication applications. Due to its low height and
optical characteristics it is optimized for flat
backlighting of keypads.
Die FIREFLY wurde für den Einsatz in Consumer
Anwendungen entwickelt. Aufgrund ihrer geringen
Bauteilhöhe und optischen Eigenschaften ist sie
optimiert für flache indirekte Hinterleuchtung von
Schaltern.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMT package, standard SMT footprint
0402, colored diffused resin
Gehäusetyp: SMT Gehäuse, standard SMT
footprint 0402, farbiger diffuser Verguss
Technology: InGaN
Technologie: InGaN
Viewing angle at 50 % I
V: 105° (horizontal); 165°
(vertical)
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 105° (horizontal);
165° (vertical)
Color: Cx = 0.29, Cy = 0.28 acc. to CIE 1931
(white)
Farbe: Cx = 0.29, Cy = 0.28 nach CIE 1931 (weiß)
Optical efficiency (typ.): 35 lm/W (white)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 35 lm/W (weiß)
Applications
Anwendungen
Backlighting
Hinterleuchtung
Toys
Spielsachen
Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl