Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  â–Ľ


LWVH8G-Q2OO-4M6N-1 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part No. LWVH8G-Q2OO-4M6N-1
Description  SMT package
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 
 4 page
background image
2016-03-01
4
Version 2.1
LW VH8G
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 5 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 3) page 22
Farbkoordinaten nach CIE 1931 3) Seite 22
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.285
0.275
-
-
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
2Ď•
105 (horizontal)
165 (vertical)
°
Forward voltage
4) page 22 , 5) page 22
Durchlassspannung 4) Seite 22 , 5) Seite 22
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
V
F
2.60
2.85
3.10
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
(typ.)
(max.)
I
R
I
R
0.01
10
µA
µA
Real thermal resistance junction / ambient
6) page 22 ,
7) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung
6) Seite 22 , 7) Seite 22
(max.)
Rth JA real
640
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
7) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
7) Seite 22
(max.)
R
th JS real
420
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl