Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  â–¼


LWWWG6SG-CBEA-5K8L Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part No. LWWWG6SG-CBEA-5K8L
Description  white PLCC-6 package
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
LWWW G6SG
MULTILED

Enhanced optical Power LED (ThinGaN)

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Nicht für Neuentwicklungen / Not for New Designs
2015-04-09
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes PLCC-6 Gehäuse,
farbiger diffuser Silikon - Verguss
• Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
die Verwendung von 3 Chips; erhöhte
Lebensdauer bis zu 50 000 Stunden bei 25°C
durch verbesserten Verguss
• Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 5600 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 26 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 1000/Rolle,
ø180 mm oder 4000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD empfindliches Bauteil

Anwendungen
• Blitzlicht für Digitalkameras
• Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
• Hinterleuchtung von LC-Displays
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Taschenlampen, Fahrradbeleuchtung
• Leselampen
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white PLCC-6 package, colored
diffused silicone resin
• feature of the device: more brightness by
using 3 Chips; long life time up to 50.000 hours
at 25°C due to enhanced resin material
• color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 5600 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 26 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
or 4000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: ESD sensitive Device

Applications
• photoflash for digital cameras
• backlighting (switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• backlighting of LC-Displays
• substitution of micro incandescent lamps
• torchlights, lighting for bicycles
• reading lamps
• signal and symbol luminaire




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl