Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼


LWWWG6SG-CBEA-5K8L Datasheet(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

Part No. LWWWG6SG-CBEA-5K8L
Description  white PLCC-6 package
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 11 page
background image
LWWW G6SG
2015-04-09
11
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I
F = f (T); 3 chips on
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A= 25 °C
3 Chips on; Current per Chip
Ausschließlich für Blitzlichtanwendungen mit erhöhter Leistung und reduzierter Lebensdauer
For strobe light applications with increased power and limited operating time only
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Durchlassstrom je Chip bei verkürzter Lebensdauer
Forward current per chip for limited lifetime
I
F
50
mA
Stoßstrom je Chip für den Blitzlichtbetrieb
Surge current per chip for flash application
tpulse 400 ms, D = 0.2
I
FM
120
mA
Exemplarische mittlere Lebensdauer für Blitzlichtanwendungen
2) Seite 20
Exemplary median Lifetime for Strobe Applications
2) page 20
Bedingungen
Conditions
mögliche mittlere
Lebensdauer
target median Lifetime
Einheit
Unit
I
F = 50 mA/Chip / TA = 25°C
1.000
Betriebsstunden
operating hours
I
P = 120 mA per Chip / tpulse  400 ms / D = 0.2 / TA = 25°C
> 100.000
Pulses
T
OHL02531
temp. ambient
temp. solder point
0
0
T
A
S
T
T
A
I
mA
F
˚C
T
S
20
40
60
80
120
10
20
30
40
50
60
10
0.04
0.02
0
0.06
0.08
-3
0.10
0.12
F
I
0.16
P
t
=
D
T
0.1
tp
s
0.05
0.01
0.02
OHL02406
D
T
t
P
=
I
F
A
10
-2
-1
10
0
10
10
12
10
0.167
0.2
0.5
1
0.005




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl