Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼


LWY1SG-BFOO-EKFM-1 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part No. LWY1SG-BFOO-EKFM-1
Description  white SMT package
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2015-06-12
1
2015-06-12
Micro SIDELED 2808
Datasheet
Version 2.5
LW Y1SG
Micro SIDELED is a SMT LED with side emission. Due
to its low package height it is ideal for applications in
limited space environments.
Micro SIDELED ist eine SMT LED mit seitlicher
Abstrahlrichtung. Aufgrund ihrer niedrigen Bauteilhöhe
ist sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Raum.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: white SMT package, colored diffused
silicone resin
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
diffuser Silikon-Verguss
Technology: InGaN on Sapphire
Technologie: InGaN on Sapphire
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
Color: Cx = 0.30, Cy = 0.28 acc. to CIE 1931
(white); CTR = 8200 K
Farbe: Cx = 0.30, Cy = 0.28 nach CIE 1931 (weiß);
CTR = 8200 K
Optical efficiency (typ.): 45 lm/W (white)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 45 lm/W (weiß)
Applications
Anwendungen
Backlighting
Hinterleuchtung
Coupling into light guides
Einkopplung in Lichtleiter
Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl