Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼


LWY8SG-V1AA-3K6L Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part No. LWY8SG-V1AA-3K6L
Description  white SMT package
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2014-10-16
1
2014-10-16
Micro SIDELED 3010
Datasheet
Version 2.1
LW Y8SG
Micro SIDELED is a SMT LED with side emission. Due
to its low package height it is ideal for applications in
limited space environments.
Micro SIDELED ist eine SMT LED mit seitlicher
Abstrahlrichtung. Aufgrund ihrer niedrigen
Bauteilhöhe ist sie ideal für Anwendungen mit
begrenztem Raum.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: white SMT package, colored diffused
silicone resin
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
diffuser Silikon-Verguss
• Technology: ThinGaN
Technologie: ThinGaN
• Viewing angle at 50 % I
V: 120°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
• Color: Cx = 0.30, Cy = 0.28 acc. to CIE 1931
(white); CTR = 8200 K
Farbe: Cx = 0.30, Cy = 0.28 nach CIE 1931 (weiß);
CTR = 8200 K
• Optical efficiency (typ.): 47 lm/W (white)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 47 lm/W (weiß)
Applications
Anwendungen
• Coupling into Light Guides
Einkopplung in Lichtleiter
• Backlighting
Hinterleuchtung
• Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl