Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  â–Ľ


LYG5AP-CXDX-36-1 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part No. LYG5AP-CXDX-36-1
Description  clear silicone lens
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 
 5 page
background image
LY G5AP
2011-05-04
5
Brightness Groups
Helligkeits-Gruppierungsschema
Forward Voltage Groups
4) page 20
Durchlassspannungsgruppe
4) Seite 20
Wavelength Groups (L
dom), Chromaticity Color Coordinate Groups
3) page 20 , 5) page 20
Wellenlängengruppen (L
dom), Farbortgruppen
3) Seite 20 , 5) Seite 20
Group
Brightness
1) page 20
Brightness
1) page 20
Luminous Flux
2) page 20
Gruppe
Lichtstärke
1) Seite 20
Lichtstärke
1) Seite 20
Lichtstrom
2) Seite 20
I
v(mcd)
I
v(mcd)
Φ
V typ.(mlm)
CX
2800
3300
11600
CY
3300
3900
13600
CZ
3900
4500
15900
DX
4500
5200
18400
DY
5200
6100
21400
DZ
6100
7100
25000
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness
groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die
aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
yellow
Gruppe
(min.)[V]
(max.)[V]
3B
2.05
2.2
4A
2.2
2.35
4B
2.35
2.5
5A
2.5
2.65
Group
yellow
Gruppe
(min.)[nm]
(max.)[nm]
3
583
586
4
586
589
5
589
592
6
592
595
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe fĂĽr jede Farbe enthalten.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl