Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  â–Ľ


LYH9PP-HZKX-46-1 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part No. LYH9PP-HZKX-46-1
Description  SMD epoxy package
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2016-01-11
1
2016-01-11
OSLON Black Flat
Datasheet
Version 1.6 (replacement in due course)
LY H9PP
OSLON Black Flat is a new small size high-flux LED for
slim designs. The black package stands for high
stability.
OSLON Black Flat ist eine neue kompakte hoch
effiziente Lichtquelle fĂĽr platzsparende Designs. Das
schwarze Gehäuse steht für eine hohe Stabilität.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMD epoxy package
•
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse
•
Technology: InGaAlP Thinfilm
•
Technologie: InGaAlP Thinfilm
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
•
Color: yellow (590 nm)
•
Farbe: gelb (590 nm)
•
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
•
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
•
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
•
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
•
Qualifications: The product qualification test plan
is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C,
Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors.
•
Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde
entsprechend der Richtlinie AEC-Q101-REV-C,
„Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors“, getestet.
Applications
Anwendungen
•
Architectural Lighting indoor and outdoor
•
Architekturbeleuchtung innen und auĂźen
•
Automotive Lighting Interior and Exterior
•
Automobilbeleuchtung innen und auĂźen
•
Coupling into Light Guides
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Decorative Lighting
•
Dekorative Beleuchtung
•
Signal and Symbol Luminary
•
Signal- und Symbolleuchten
•
Signaling
•
Signalanlagen




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl