Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  Ôľ╝


LYR976-PS-36 Datasheet(PDF) 19 Page - OSRAM GmbH

Part No. LYR976-PS-36
Description  SMT package 0805
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 
 19 page
background image
Version 1.0
LY R976
2012-11-06
19
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness groups are tested at a
current pulse duration of 25 ms and a tolerance of
┬▒ 11%.
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden mit einer
Stromeinpr├Ągedauer von 25 ms und
einer
Genauigkeit von ┬▒ 11% ermittelt.
2) Reverse Voltage: Driving the LED in reverse
direction is suitable for short term application.
2) Sperrspannung: Die LED kann kurzzeitig in
Sperrichtung betrieben werden.
3) Wavelength: Wavelengths are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ┬▒1 nm.
3) Wellenl├Ąnge: Wellenl├Ąngen werden mit einer
Stromeinpr├Ągedauer von 25 ms und
einer
Genauigkeit von ┬▒1 nm ermittelt.
4)
Forward Voltage: Forward voltages are tested at a
current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ┬▒
0.1 V.
4)
Durchlassspannung: Spannungswerte werden mit
einer Stromeinpr├Ągedauer von 1 ms und einer
Genauigkeit von ┬▒ 0,1 V ermittelt.
5) Thermal Resistance: RthJA results from mounting
on PC board FR 4 (pad size >= 5mm┬▓ per pad)
5) W├Ąrmewiderstand: RthJA ergibt sich bei Montage
auf PC-Board FR 4 (Padgr├Â├če >= 5mm┬▓ je Pad)
6)
Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6¤â)
6)
W├Ąrmewiderstand: Rth
max
basiert
auf
statistischen Werten (6¤â)
7) Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
7) Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
k├Ânnen typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes ├╝berein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden k├Ânnen. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ank├╝ndigung
ge├Ąndert.
8) Relative Brightness Curve: In the range where the
line of the graph is broken, you must expect higher
brightness differences between single LEDs within
one packing unit.
8) Relative Helligkeitskurve: Im
gestrichelten
Bereich der Kennlinien muss mit erh├Âhten
Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet
werden.
9) Tolerance of Measure: Dimensions are specified
as follows: mm (inch).
9) Ma├čtoleranz: Ma├če
werden
wie
folgt
angegeben: mm (inch).




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved┬ę Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl