Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  â–¼


LYY876-Q2T1-26 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part No. LYY876-Q2T1-26
Description  white SMT package
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 
 1 page
background image
2014-10-16
1
2014-10-16
Micro SIDELED 3010
Datasheet
Version 1.1
LY Y876
Micro SIDELED is a SMT LED with side emission. Due
to its low package height it is ideal for applications in
limited space environments.
Micro SIDELED ist eine SMT LED mit seitlicher
Abstrahlrichtung. Aufgrund ihrer niedrigen
Bauteilhöhe ist sie ideal für Anwendungen mit
begrenztem Raum.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: white SMT package, colorless clear
resin
•
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Technology: InGaAlP
•
Technologie: InGaAlP
• Viewing angle at 50 % I
V: 120°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
• Color: yellow (587 nm)
•
Farbe: gelb (587 nm)
• Optical efficiency (typ.): 9 lm/W (yellow)
•
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 9 lm/W (gelb)
• Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
•
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
• Coupling into Light Guides
•
Einkopplung in Lichtleiter
• Backlighting
•
Hinterleuchtung
• Signal and Symbol Luminary
•
Signal- und Symbolleuchten
• Automotive Interior Lighting
•
Automobilbeleuchtung innen




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl