Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

1355720 Datasheet(PDF) 10 Page - TE Connectivity Ltd

Part # 1355720
Description  Verarbeitungs-Spezifikation
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

1355720 Datasheet(HTML) 10 Page - TE Connectivity Ltd

Back Button 1355720 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 1355720 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 1355720 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 1355720 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 1355720 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 1355720 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 1355720 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 1355720 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd 1355720 Datasheet HTML 10Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
114-18021
Rev U
10 of 10
1) austauschbarer Matrizensatz nur für ERGOCRIMP Basishandzange 539635-1
2) austauschbarer Crimpkopf für Basishandzange 2-1579005-1
3)
Verwendung
für
DGB
0,5mm²
zulässig,
bei
bestehenden
Sonderanwendungen,
die
mit
der
verantwortlichen
Fachabteilung des Endkunden vereinbart wurden. Nicht für Neuanwendungen!
4) alternativ Drahtcrimpbreite 1,27 mm (.050) möglich: Crimphöhen siehe Werkzeugdokumentation.
5) speziell für Fa. Braun
6) Für den Kontakt 1703282 wird die Wahl des Crimpwerkzeugs von der Anwendung bestimmt.
7) Einschränkung für das Crimpwerkzeug x-1528705-x:
- Nur für Kontakte zum Einsatz im 92+8-poligen Airbag - Steckverbinder mit Sammeldichtung, produziert von Yazaki, nach VW
Zeichnung TAB 010 329 CB zu verwenden.
- nur für 0,5mm² FLR - Leitung!
- nur für Kontakt-Nr. 1703282 und 1241920
- Breite des angeschlagenen Kontaktes über die gesamte Länge max. 1,90mm
Achtung: Die Verwendung des „falschen“ Crimpwerkzeugs kann dazu führen, dass die angeschlagenen Kontakte nicht in die
Gehäusekammern zu bestücken sind.
8) zugverstärkte Leitung nach LV 112-4
- LEONI CuSn 0,13mm²
- Delphi CuMg 0,13mm²
- Coficab CuSn 0,13 mm²
- Gebauer&Griller CuAg 0,17mm²
9) Empfehlung, siehe Kapitel 4.4 B
10) Kontakt-, Leitungskombination bisher nicht betrachtet
1) exchangeable die set only for EGROCRIMP basic hand tool 539635-1
2) exchangeable die set only for Basic Hand tool 2-1579005-1
3) for existing application, wire size 0,5mm² is permitted, if agreed with responsible department of the final customer.
Not for new applications!"
4) alternative wire crimp width 1,27 mm (.050) possible: crimp height see tool documentation
5) special for Co. Braun
6) for contact 1703282 the log get selected by application.
7) restrictions for the log x-1528705-x:
- restricted for use of terminals in 92+8-way family sealed airbag connector manufactured by Yazaki according to VW drawing
number TAB 010 329 CB
- 0,5mm² wire size only!
- terminals PN’s 1703282 and 1241920 only
- width of terminal over entire length 1,90 mm max.
Attention: The use of „wrong“ log can prevent loading of contacts in the housing.
8) reinforced wire according to LV 112-4
- LEONI CuSn 0,13mm²
- Delphi CuMg 0,13mm²
- Coficab CuSn 0,13 mm²
- Gebauer&Griller CuAg 0,17mm²
9) reference, see capture 4.4 B
10) Contact-, wire combination has not yet been considered
U
Bellmouth on 4.3 D changed for 0.35mm² versions from 0.25 ± 0.15 to 0.4 ± 0.15
M. Brunner
01.12.2016
T
For some part numbers the insulation range and insulation crimp height for FLU wires added
M.Brunner
09.08.2016
S
measurable crimp width for PN1355717 and PN1394406 was 1,02 +0,1 should be 1,07 +0,1
M.Brunner
26.03.2015
R
Note for column ISO CH added. Views of the crimped contacts (below the tables) corrected
M.Brunner
27.11.2014
P
Insulation crimp height for FLU wires added / Adaptation stripping length (table 1 + 2)
M.Brunner
23.10.2014
N
PN 2141832 and 2141834 removed; Note 8) completed; Ocean applicators added
M.Brunner
22.04.2013
M
Note 3) bei Tabelle 1 & 2 wieder hinzugefügt (customer request)
M.Brunner
29.02.2012
L
Logo geändert; Punkt 4.3 ergänzt; Tabelle 1 & 2 neue PN ergänzt
M.Brunner
23.09.2011
K
Spezifikation überarbeitet; LV112-4 hinzu; Punkt 4.3, 4.4, 4.6, Tabelle 1 + 2 ergänzt
M.Brunner
11.03.2010
J
Logo geändert; Anpassung Leiterquerschnitt Tabelle 1 und 2 (0.25-0.35)
M.Brunner
25.01.2010
H
Tabellen auf Seite 11-14 ergänzt
H.Kampmann
11.09.2006
G
Korrektur Tabelle 2 Seite 14 EC.: EGA0-2222-04
H.Kampmann
18.10.2004
F
MQS 2-Punkt hinzugefügt EC.: EGA0-2199-04
H.Kampmann
05.10.2004
E
Crimphöhe für Handzange geändert EC.: EG00-1701-03
H.Kampmann
26.06.2003
D
Spezifikation überarbeitet; PN hinzugefügt; EC: EG00-0498-03
H.Kampmann
12.02.2003
Rev.
Aenderung
erstellt
Datum


Similar Part No. - 1355720

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
1355-1 ETC2-1355-1 Datasheet
485Kb / 1P
   MICRO PINS
1355-2 ETC2-1355-2 Datasheet
485Kb / 1P
   MICRO PINS
logo
TE Connectivity Ltd
1355171-1 TEC-1355171-1 Datasheet
814Kb / 2P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
1355171-2 TEC-1355171-2 Datasheet
814Kb / 2P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
1355172-1 TEC-1355172-1 Datasheet
814Kb / 2P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
More results

Similar Description - 1355720

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744771147W WURTH-744771147W Datasheet
238Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
7490220121 WURTH-7490220121 Datasheet
200Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402900033 WURTH-74402900033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
List of Unclassifed Man...
30-410 ETC-30-410 Datasheet
186Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749118215 WURTH-749118215 Datasheet
120Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
749023010 WURTH-749023010 Datasheet
101Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749119350 WURTH-749119350 Datasheet
143Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
74407000018 WURTH-74407000018 Datasheet
121Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
749118115 WURTH-749118115 Datasheet
124Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
749119233 WURTH-749119233 Datasheet
146Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com