Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

1241921 Datasheet(PDF) 5 Page - TE Connectivity Ltd

Part # 1241921
Description  Verarbeitungs-Spezifikation
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

1241921 Datasheet(HTML) 5 Page - TE Connectivity Ltd

  1241921 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 1241921 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 1241921 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 1241921 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 1241921 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 1241921 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 1241921 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 1241921 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 1241921 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
114-18021
Rev U
5 of 10
Für DGB < 0,35mm² gilt folgende Ausnahme-
regelung für die Schliffbildbeurteilung:
For wire-size <0,35mm² the following except-
ions for the Evaluation of Microsection are
valid:
- Flankenendenabstand R: Bei Leitungen mit 7
Einzeldrähten (zugverstärkte Leitungen) ist durch
Auflaufen der Crimpflanken auf den Einzeldraht
ein Umknicken der Flankenspitzen möglich. In
diesem Bereich ist ein Anstoßen des Crimp-
flankenendes an der Innenwand der Crimphülse
zulässig (R=0).
- Flank End Distance R: At wires with 7
strands (reinforced wire) due to stubbing of
the crimp wing on a strand a bent in of the
crimp wing ends may occur. In this area the
crimp wing end may hit the inner wall of the
crimp barrel (R=0)
C Ausziehwerte
C Extraction forces
Die Ausziehwerte müssen die Anforderungen nach
DIN EN 60352-2 erfüllen.
The crimp extraction forces must comply with
the requirements of DIN EN 60352-2.
D Auslauf am Crimp
D Crimp bellmouth
Der hintere Auslauf beträgt entgegen den all-
gemeinen Richtlinien für alle Drahtgrößenbereiche
einheitlich 0,25±0,15mm. Ausnahme: Bei den
0.35mm²-Varianten ist ein Maß von 0,4±0,15mm
zulässig. Ein Fehlen des vorderen Auslaufs ist
erlaubt.
Contrary to the general guidelines, the size of
the rear bellmouth is 0,25±0,15mm for all wire
ranges. Exception: At the 0.35mm² variants a
bellmouth of 0,4±0,15mm is allowed. A
missing of the front bellmouth is permitted.
E Grat am Crimpboden
E Burr on base of crimp
Für den Grat am Crimpboden gelten die
Forderungen gemäß Spec. 114-18022.
According to Spec. 114-18022
4.4 Isolationscrimp
4.4 Insulation Crimp
A Lage des Isolationscrimps
A Position of the insulation crimp
Das Ende der Leiterisolation muss im Übergang
zwischen Draht- und Isolationscrimp sichtbar sein.
Das Isolationsende darf keinesfalls im Drahtcrimp
eingecrimpt sein und darf umgekehrt maximal mit
der Vorderkante des Isolationscrimps abschließen.
The end of the insulation must be visible in the
transition between the wire crimp and the
insulation crimp. In no case may the end of
the insulation be crimped in the wire crimp;
conversely, the insulation must extend at least
to the front edge of the insulation crimp.
B Crimpdaten für Isolationscrimp
B Crimping data for insulation crimp
Die Crimpform, Crimpbreite und eine Empfehlung
für die Crimphöhe sind in Tab. 1 aufgeführt. Die
Crimphöhe wird nach der Biegeprüfung nach
ehemaliger DIN 41611 Teil 3 oder der
Wickelprüfung nach DIN EN 60352-2 eingestellt.
The shape, width and reference value for the
height of the crimp are shown in Table 1. The
crimp height is set after the bending test to
former DIN 41611 Part 3 or the winding test to
DIN IEC 352 Part 2.
4.5 Kontaktbereich
4.5 Contact Area
Überfeder mit Rastfeder sowie Kontaktkörper mit
Kragen für Sekundärverriegelung dürfen durch den
Crimpvorgang weder verbogen noch deformiert sein.
After crimping, neither the cantilever spring
with locking lances nor the contact body with
collar for secondary retention may be bent or
deformed.


Similar Part No. - 1241921

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PHOENIX CONTACT
1241925 PHOENIX-1241925 Datasheet
450Kb / 11P
   SF-7EP1N8A90A1X - Coupler connector
More results

Similar Description - 1241921

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744771147W WURTH-744771147W Datasheet
238Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
7490220121 WURTH-7490220121 Datasheet
200Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402900033 WURTH-74402900033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
List of Unclassifed Man...
30-410 ETC-30-410 Datasheet
186Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749118215 WURTH-749118215 Datasheet
120Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
749023010 WURTH-749023010 Datasheet
101Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749119350 WURTH-749119350 Datasheet
143Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
74407000018 WURTH-74407000018 Datasheet
121Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
749118115 WURTH-749118115 Datasheet
124Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
749119233 WURTH-749119233 Datasheet
146Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com