Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

0-744002-6 Datasheet(PDF) 7 Page - TE Connectivity Ltd

Part # 0-744002-6
Description  Hinweise zum Inhalt dieser Betriebsanleitung
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

0-744002-6 Datasheet(HTML) 7 Page - TE Connectivity Ltd

Back Button 0-744002-6 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 0-744002-6 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 0-744002-6 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 0-744002-6 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 0-744002-6 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 0-744002-6 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 0-744002-6 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd 0-744002-6 Datasheet HTML 10Page - TE Connectivity Ltd 0-744002-6 Datasheet HTML 11Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
Matrize
PN 539 952-2
411-18140 / Rev. A1
Die Set
PN 539 952-2
411-18140 / Rev. A1
Seite / Page 7 of 11
Processing of terminals according to application
specification 114-18051 for MCP Contact and
114-18387 for TAB Contact
5 Crimp height inspection
This inspection requires the use of a micrometer with
a modified anvil. TE recommends the modified
micrometer P/N: 547 203-1.
Proceed as follows:
1. Refer to Figure 4 and select a wire (maximum
size) for each crimp section listed.
2. Refer to Section 4, CRIMPING PROCEDURE,
and crimp the contact(s) accordingly.
3. Using a crimp height comparator, measure the
wire barrel crimp height and insulation barrel as
shown in Figure 4. If the crimp heights conforms
to that shown in the table, the tool is considered
dimensionally correct. If not, the tool must be
adjusted. Refer to Section 6, CRIMP HEIGHT
ADJUSTMENT.
Verarbeitung der Verbinder nach Verarbeitungs-
spezifikation 114-18051 für MCP Kontakte und
114-18387 für TAB Kontakte
5 Überprüfung der Crimphöhe
Zur Überprüfung bzw. Messung der Crimphöhe ist ein
Mikrometer mit modifiziertem Amboß erforderlich
PN: 547 203-1.
Verfahren Sie wie folgt:
1. Wählen Sie aus der Tabelle (Bild 4) je eine Leitung
(mit max. Größe) für die gelisteten Crimp-Größen-
bereiche.
2. Crimpen Sie einen oder mehrere Kontakte wie
zuvor beschrieben.
3. Messen Sie mit dem Mikrometer die Crimphöhen
der Drahtcrimphülse und Isolationscrimphülse wie
in der Abbildung (Bild 4) gezeigt. Entspricht die
gemessene Crimphöhe den Angaben in der Tabel-
le, so ist die Crimpzange korrekt justiert. Ande-
renfalls ist eine Einstellung der Crimphöhe vorzu-
nehmen.
Die Spitze muß mittig
auf der Drahtcrimphülse
gegenüber der Crimpnaht
positioniert werden
Position point on center of
wire barrel opposite seam
Modifizierter Amboß
Modified anvil
Bild / Figure 4
Leitungsgröße
(Max.)
Wire size
(max.)
Crimpbereich
(Drahtgr.ber.markg.
Crimp section
(Wire size marking)
Crimphöhe (A)
u. Toleranz (+/- 0,05)
Crimp height dim. (A)
and tolerance (+/-0.05)
0,2 - 0,35 mm²
0,5 - 1,0 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
0,2 - 0,35 mm²
0,5 - 1,0 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
0,98
1,23
1,58
1,88


Similar Part No. - 0-744002-6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
0-744003-1 TEC-0-744003-1 Datasheet
97Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
0-744003-3 TEC-0-744003-3 Datasheet
98Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
0-744003-5 TEC-0-744003-5 Datasheet
95Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
0-744003-7 TEC-0-744003-7 Datasheet
96Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
0-744003-9 TEC-0-744003-9 Datasheet
97Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
More results

Similar Description - 0-744002-6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
411-18327 MACOM-411-18327 Datasheet
343Kb / 11P
   Hinweise zum Inhalt dieser Betriebsanleitung
411-18279 MACOM-411-18279 Datasheet
2Mb / 10P
   Die Betriebsanleitung muss st채ndig am Werkzeug verf체gbar sein.
logo
Zentrum Mikroelektronik...
TSIC-COF ZMD-TSIC-COF Datasheet
422Kb / 4P
   TSIC-COF Alle TSic Spezifikationen sind in dieser Lieferform erhtlich
logo
TE Connectivity Ltd
411-18150 TEC-411-18150 Datasheet
95Kb / 11P
   Diese Betriebsanleitung beschreibt die Anwendung und Bedienung der ERGOCRIMP
logo
Tyco Electronics
412-18997 MACOM-412-18997 Datasheet
876Kb / 26P
   Die Betriebsanleitung muss st채ndig an dem Werkzeug verf체gbar sein.
logo
ASM GmbH
9725 ASM-SENSOR-9725 Datasheet
176Kb / 1P
   Mit Hilfe dieser Software k철nnen Sie die Datenanalyse direkt an Ihrem Windows-PC durchf체hren
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com