Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HCPL-061N Datasheet(PDF) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HCPL-061N
Description  遙쁂MR ?곲쳵?잞펷10MBd竊?鵝롥뀯?쎼깢?⒲깉?ャ깤?
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL-061N Datasheet(HTML) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HCPL-061N Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-061N Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-061N Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-061N Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-061N Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-061N Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-061N Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-061N Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-061N Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
6
6 − 133
HCPL-261A/061A/061N/063A/063N/261N/263A/263N
1. 30mA までの過度電流は、パルス幅が 50nsec 以下で平均電流が
10mA 以下であれば支障ありません。
2. 最大 1 分間
3. 外気が80℃以上の場合ミニフラットタイプは2.7mW/℃で減少し
ます。
4. 各チャンネル
5. 2 端子素子として測定
6. UL1577 に基づき各フォトカプラは 3000Vrms。1 秒の絶縁試験
(リーク電流 II-O ≦5
µA)
7. UL1577 に基づき各フォトカプラは 6000Vrms。1 秒の絶縁試験
(リーク電流 II-O ≦5
µA)
8. LED のアノード、カソードをショート、5 ∼ 8 ピンをショートし
て測定します。
9. 10. tPLH、tPHL は入力パルス 1.75mA の点から、出力パルスの 1.5V
の点で測定します。
11. tPSK は、推奨動作温度範囲内の同一温度で動作している複数の
フォトカプラにおけるその伝達遅延時間(tPLH、tPHL)の差の最悪
値を表します。
12. シングルチャンネルタイプのみ
13. CMH は、出力がハイレベル(VO > 2.0V)を維持することのできる
同相電圧変動です。
14. CML は、出力がローレベル(VO < 0.8V)を維持することのできる
同相電圧変動です。
15.(| dVCM | /dt)max= π fCM VCM(p-p)
16. 図 18 に示すように各フォトカプラの電源端子には、バイパスコ
ンデンサとして 0.1
µFのセラミックコンデンサが必要です。フォ
トカプラとコンデンサ間のリード距離は10mmを越えないように
して下さい。
17. パルス幅歪は、tPLH とtPHL との差で規定。
-60
0
TA – TEMPERATURE – °C
100
10
15
-20
5
20
VCC = 5.5 V
VO = 5.5 V
VE = 2.0 V
VF = 0.8 V
60
-40
0
40
80
-60
0
TA – TEMPERATURE – °C
100
60
80
-20
20
20
VCC = 5.0 V
VE = 2.0 V
VOL = 0.6 V
IF = 3.5 mA
60
-40
0
40
80
40
1.0
0.01
VF – FORWARD VOLTAGE – V
1.5
10.0
100.0
1.2
0.1
1.4
1.1
1.3
1.0
TA = 85 °C
TA = 40 °C
TA = 25 °C
IF
+
VF
図4.温度―“H”レベル出力電流特性
図5.温度―“L”レベル出力電圧特性
図6.入力順電圧―入力順電流特性
0
0
IF – FORWARD INPUT CURRENT – mA
2.0
4.0
5.0
1.0
2.0
0.5
1.5
3.0
1.0
RL = 4 kΩ
RL = 350 Ω
RL = 1 kΩ
-60
0.2
TA – TEMPERATURE – °C
100
0.5
0.6
-20
0.3
20
60
-40
0
40
80
0.4
VCC = 5.5 V
VE = 2.0 V
IF = 3.0 mA
IO = 16 mA
IO = 12.8 mA
IO = 9.6 mA
IO = 6.4 mA
図7.入力電流―出力電圧特性
図8.温度―“L”レベル出力電圧特性
注.
6章118-160(PDF用)
01.5.24, 4:26 PM
Page 133
Adobe PageMaker 6.0J/PPC


Similar Part No. - HCPL-061N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-061N HP-HCPL-061N Datasheet
256Kb / 20P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-061N HP-HCPL-061N Datasheet
246Kb / 15P
   High CMR Line Receiver Optocouplers
HCPL-061N HP-HCPL-061N Datasheet
252Kb / 16P
   HCMOS Compatible, High CMR, 10 MBd Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-061N AVAGO-HCPL-061N Datasheet
422Kb / 17P
   HCMOS Compatible, High CMR, 10 MBd Optocouplers
HCPL-061N AVAGO-HCPL-061N Datasheet
398Kb / 17P
   HCMOS Compatible, High CMR, 10 MBd Optocouplers High speed: 10 MBd typical
More results

Similar Description - HCPL-061N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK2306LVM AKM-AK2306LVM Datasheet
887Kb / 36P
   ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2306VM AKM-AK2306VM Datasheet
893Kb / 36P
   ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2303LVM AKM-AK2303LVM Datasheet
955Kb / 40P
   PBX訝삭즳營?궋?듽꺆?겹꺀?ㅳ꺍?ャ꺖?됬뵪竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
logo
Torex Semiconductor
XC3202B TOREX-XC3202B Datasheet
316Kb / 9P
   鵝롦텋縕삯쎔?쎼깫?쇈꺂 IC竊덄즯麗쀣궩?녈궢
logo
National Instruments Co...
PCHMB150B12 NI-PCHMB150B12_15 Datasheet
202Kb / 3P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB300E6 NI-PCFMB300E6_15 Datasheet
336Kb / 4P
   竊볩폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100E6 NI-PCHMB100E6_15 Datasheet
259Kb / 4P
   竊묕폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100B12 NI-PCHMB100B12_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCHMB100B12A NI-PCHMB100B12A_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB150E6 NI-PCFMB150E6_15 Datasheet
283Kb / 4P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊뽳폁竊먲섬
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com