Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

Q65111A6135 Datasheet(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

Part # Q65111A6135
Description  Infrared Emitter (850 nm)
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65111A6135 Datasheet(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button Q65111A6135 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65111A6135 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65111A6135 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65111A6135 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65111A6135 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH Q65111A6135 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Q65111A6135 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Q65111A6135 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Q65111A6135 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
2014-12-04
10
Version 1.0
SFH 4356P
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen
und
Änderungen
im
Design
vorbehalten.
Aufgrund
technischer
Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten.
Für
Verpackungsmaterial,
das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische
Bauteile*
dürfen
in
lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.


Similar Part No. - Q65111A6135

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
Q65111A6130 OSRAM-Q65111A6130 Datasheet
262Kb / 11P
   Infrared Emitter (850 nm)
Q65111A6131 OSRAM-Q65111A6131 Datasheet
270Kb / 12P
   Infrared Emitter (940 nm)
Q65111A6132 OSRAM-Q65111A6132 Datasheet
445Kb / 12P
   Infrared Emitter (940 nm)
Q65111A6133 OSRAM-Q65111A6133 Datasheet
451Kb / 12P
   Infrared Emitter (940 nm)
Q65111A6136 OSRAM-Q65111A6136 Datasheet
435Kb / 11P
   Infrared Emitter (850 nm)
More results

Similar Description - Q65111A6135

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4853 OSRAM-SFH4853 Datasheet
284Kb / 11P
   Infrared Emitter (850 nm)
SFH4556P OSRAM-SFH4556P Datasheet
253Kb / 12P
   Infrared Emitter (850 nm)
SFH4855 OSRAM-SFH4855 Datasheet
271Kb / 12P
   Infrared Emitter (850 nm)
SFH4356 OSRAM-SFH4356 Datasheet
435Kb / 11P
   Infrared Emitter (850 nm)
SFH4851 OSRAM-SFH4851 Datasheet
262Kb / 11P
   Infrared Emitter (850 nm)
SFH4857 OSRAM-SFH4857 Datasheet
460Kb / 12P
   Infrared Emitter (850 nm)
SFH7252 OSRAM-SFH7252 Datasheet
458Kb / 16P
   Infrared Emitter (850 nm) and Infrared Emitter (940 nm)
SFH-7252 OSRAM-SFH-7252 Datasheet
458Kb / 16P
   Infrared Emitter (850 nm) and Infrared Emitter (940 nm)
SFH4232A OSRAM-SFH4232A Datasheet
307Kb / 12P
   High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4254 OSRAM-SFH4254 Datasheet
279Kb / 13P
   High Power Infrared Emitter (850 nm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com