Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

Q65111A6679 Datasheet(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

Part # Q65111A6679
Description  Infrared Emitter Arrays (940 nm)
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65111A6679 Datasheet(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button Q65111A6679 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65111A6679 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65111A6679 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65111A6679 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65111A6679 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH Q65111A6679 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Q65111A6679 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Q65111A6679 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Q65111A6679 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
Version 1.0
SFH 4942/ 4943/ 4944/ 4945/ 4946/ 4947/ 4948/ 4949/ 4940
2015-01-16
11
Glossary
Glossar
1)
Thermal resistance: junction -ambient, mounted
on PC-board (FR4), padsize 16 mm
2 each
1)
Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung, bei
Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm
2
2)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures.
These
do
not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
2)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden
können.
Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.


Similar Part No. - Q65111A6679

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams AG
Q65111A6679 AMSCO-Q65111A6679 Datasheet
1Mb / 14P
   Infrared Emitter Arrays (940 nm)
Version 1.3 2023-06-06
More results

Similar Description - Q65111A6679

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams AG
SFH4942 AMSCO-SFH4942 Datasheet
1Mb / 14P
   Infrared Emitter Arrays (940 nm)
Version 1.3 2023-06-06
logo
OSRAM GmbH
SFH-4940 OSRAM-SFH-4940 Datasheet
440Kb / 10P
   Infrared Emitter Arrays (940 nm)
logo
ams AG
SFH4940 AMSCO-SFH4940 Datasheet
1Mb / 16P
   Infrared Emitter Arrays (940 nm)
Version 1.3 2023-06-06
logo
OSRAM GmbH
SFH4346 OSRAM-SFH4346 Datasheet
434Kb / 11P
   Infrared Emitter (940 nm)
SFH4845 OSRAM-SFH4845 Datasheet
445Kb / 12P
   Infrared Emitter (940 nm)
SFH-4941 OSRAM-SFH-4941 Datasheet
384Kb / 10P
   Infrared Emitter (940 nm)
SFH4841E7800 OSRAM-SFH4841E7800 Datasheet
451Kb / 12P
   Infrared Emitter (940 nm)
SFH4846 OSRAM-SFH4846 Datasheet
270Kb / 12P
   Infrared Emitter (940 nm)
SFH-4941-C OSRAM-SFH-4941-C Datasheet
233Kb / 10P
   Infrared Emitter (940 nm)
SFH7252 OSRAM-SFH7252 Datasheet
458Kb / 16P
   Infrared Emitter (850 nm) and Infrared Emitter (940 nm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com