Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

XC6372E Datasheet(PDF) 2 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6372E
Description  XC6372
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6372E Datasheet(HTML) 2 Page - Torex Semiconductor

  XC6372E Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6372E Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
________________________________________________________________________________________________________________ ●
35
电路框图
(1) XC6372A~XC6372D(VOUT端与VDD兼用)
(2) XC6372E和XC6372F
+
-
VSS
LX
CE
VOUT
ChipEnable
OSC50/100/180KHz
PWMControl
Buffer
Vref
VLXlimiter
VDD
EXT
注) 内置晶体管型使用 LX 端,外置晶体管型使用 EXT 端。
XC6372C 和 XC6372D 使用 CE 端。
SlowStart
PWMcomp
+
-
VSS
LX
VOUT
OSC50/100/180KHz
PWMControl
Buffer
Vref
VLXlimiter
VDD
EXT
注) XC6372E 和 XC6372F 设有 VDD 端。
内置晶体管型使用 LX 端,外置晶体管型使用 EXT 端。
SlowStart
PWMcomp
VDD
选择指南
开始
外置晶体管
附 CE 功能
外置晶体管
内置晶体管
内置晶体管
3 管脚型
XC6372A
XC6372B
XC6372C
XC6372D
VDD/VOUT 分离
外置晶体管
内置晶体管
XC6372E
XC6372F
产品型号定义
XC6372①②③④⑤⑥
XC6372系列 PWM/PFM工作模式型
A3管脚
内置晶体管型
B3管脚
外置晶体管型
C
附CE
内置晶体管型
D
附CE
外置晶体管型
EVDD/VOUT分离
内置晶体管型
FVDD/VOUT分离
外置晶体管型
输出电压值
(例)3.5V输出型时:②=3、③=5
0
工作频率
50kHz
1
工作频率
100kHz
2
工作频率
180kHz(客户产品)
①=A~B SOT-89
P
封装
①=C~F SOT-89-5
插带方向
R
顺向
 
L
逆向
 


Similar Part No. - XC6372E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC6372E200DL TOREX-XC6372E200DL Datasheet
770Kb / 18P
   PWM Controlled Step-Up DC/DC Controllers/Converters
XC6372E200DR TOREX-XC6372E200DR Datasheet
770Kb / 18P
   PWM Controlled Step-Up DC/DC Controllers/Converters
XC6372E200PL TOREX-XC6372E200PL Datasheet
770Kb / 18P
   PWM Controlled Step-Up DC/DC Controllers/Converters
XC6372E200PR TOREX-XC6372E200PR Datasheet
770Kb / 18P
   PWM Controlled Step-Up DC/DC Controllers/Converters
XC6372E201DL TOREX-XC6372E201DL Datasheet
770Kb / 18P
   PWM Controlled Step-Up DC/DC Controllers/Converters
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com