Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STEF033 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STEF033
Description  Electronic fuse for 3.3 V line
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STEF033 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STEF033 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STEF033 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STEF033 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STEF033 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STEF033 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STEF033 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STEF033 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STEF033 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STEF033 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
Contents
STEF033
2/25
DocID025099 Rev 2
Contents
1
Device block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5
Typical application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1
Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1.1
Turn-on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1.2
Normal operating condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1.3
Output voltage clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1.4
Current limiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1.5
Thermal shutdown and Auto-retry function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.2
RLimit calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.3
Cdv/dt calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
5.4
Enable-Fault pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
6
Typical performance characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.1
DFN10 (3 x 3 mm) package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.2
QFNxx/DFNxx (3x3 mm) packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.3
Flip Chip 9 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8
Order codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


Similar Part No. - STEF033

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STEF05 STMICROELECTRONICS-STEF05 Datasheet
1Mb / 20P
   Electronic fuse for 5 V line
STEF05D STMICROELECTRONICS-STEF05D Datasheet
1Mb / 19P
   Electronic fuse for 5 V line
March 2013 Rev 1
STEF05PUR STMICROELECTRONICS-STEF05PUR Datasheet
1Mb / 20P
   Electronic fuse for 5 V line
More results

Similar Description - STEF033

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STEF12S STMICROELECTRONICS-STEF12S Datasheet
1Mb / 31P
   Electronic fuse for 12 V line
Rev 5 - March 2022
STEF12 STMICROELECTRONICS-STEF12 Datasheet
1Mb / 20P
   Electronic fuse for 12 V line
STEF05 STMICROELECTRONICS-STEF05 Datasheet
1Mb / 20P
   Electronic fuse for 5 V line
STEF12E STMICROELECTRONICS-STEF12E Datasheet
2Mb / 19P
   Electronic fuse for 12 V line
Rev 2 - June 2022
STEF05D STMICROELECTRONICS-STEF05D Datasheet
1Mb / 19P
   Electronic fuse for 5 V line
March 2013 Rev 1
STEF4S STMICROELECTRONICS-STEF4S Datasheet
641Kb / 22P
   Electronic fuse for 3.3 V and 5 V lines
December 2014 Rev 2
logo
List of Unclassifed Man...
STEF4SPUR ETC2-STEF4SPUR Datasheet
2Mb / 21P
   Electronic fuse for 3.3 V and 5 V lines
logo
ON Semiconductor
NIS5431MT1TXG ONSEMI-NIS5431MT1TXG Datasheet
80Kb / 7P
   3.3 Volt Electronic Fuse
November, 2015 ??Rev. 1
NIS5431 ONSEMI-NIS5431 Datasheet
81Kb / 8P
   3.3 Volt Electronic Fuse
July, 2016 ??Rev. 5
NIS6432 ONSEMI-NIS6432_V01 Datasheet
533Kb / 13P
   Electronic Fuse, 3.3/5 Volt
November, 2020 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com