Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M93C86-X Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # M93C86-X
Description  Programming instructions that work on: byte word or entire memory
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M93C86-X Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M93C86-X Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M93C86-X Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M93C86-X Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M93C86-X Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M93C86-X Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M93C86-X Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M93C86-X Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M93C86-X Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M93C86-X Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 35 page
background image
List of tables
M93C86-x M93C76-x M93C66-x M93C56-x M93C46-x
4/35
DocID4997 Rev 17
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Memory size versus organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 3.
Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 4.
Instruction set for the M93C46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 5.
Instruction set for the M93C56 and M93C66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 6.
Instruction set for the M93C76 and M93C86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 7.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 8.
Operating conditions (M93Cx6-W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 9.
Operating conditions (M93Cx6-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 10.
Cycling performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 11.
Memory cell data retention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 12.
AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 13.
Input and output capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 14.
DC characteristics (M93Cx6-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 16.
AC characteristics (M93Cx6-W, M93Cx6-R, device grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 15.
DC characteristics (M93Cx6-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 17.
AC characteristics (M93Cx6-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 18.
PDIP8 – 8 lead plastic dual in-line package, 300 mils body width,
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 19.
SO8N – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width,
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 20.
UFDFN8 - 8-lead, 2 × 3 mm, 0.5 mm pitch ultra thin profile fine pitch dual flat
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 21.
TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, 3 x 4.4 mm, 0.5 mm pitch,
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 22.
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 23.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33


Similar Part No. - M93C86-X

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M93C86-125 STMICROELECTRONICS-M93C86-125 Datasheet
248Kb / 32P
   Automotive 16-Kbit, 8-Kbit, 4-Kbit, 2-Kbit and 1-Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE serial EEPROM
M93C86-A125 STMICROELECTRONICS-M93C86-A125 Datasheet
563Kb / 31P
   Automotive 16-Kbit, 8-Kbit, 4-Kbit, 2-Kbit
M93C86-A125 STMICROELECTRONICS-M93C86-A125 Datasheet
563Kb / 31P
   READY/BUSY signal during programming
January 2015 Rev 5
M93C86-BN3 STMICROELECTRONICS-M93C86-BN3 Datasheet
611Kb / 31P
   16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit and 1Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93C86-BN3G STMICROELECTRONICS-M93C86-BN3G Datasheet
436Kb / 27P
   16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit, 1Kbit and 256bit 8-bit or 16-bit wide
More results

Similar Description - M93C86-X

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mallory performance clu...
PN4219 MALLORY-PN4219 Datasheet
738Kb / 8P
   Programming Instructions for the SB6 Ignitions
logo
Microchip Technology
HCSXXX MICROCHIP-HCSXXX Datasheet
395Kb / 28P
   Memory Programming Specification
2004
logo
National Semiconductor ...
COP8TAB9 NSC-COP8TAB9 Datasheet
1Mb / 59P
   8-Bit CMOS Flash Microcontroller with 2k Byte or 4k Byte Memory
COP8TAB9_0504 NSC-COP8TAB9_0504 Datasheet
1Mb / 59P
   8-Bit CMOS Flash Microcontroller with 2k Byte or 4k Byte Memory
logo
Macronix International
MX10E80501 MCNIX-MX10E80501 Datasheet
1,010Kb / 88P
   On-chip Flash program memory with in-system programming
logo
Microchip Technology
PIC18LF2XK22 MICROCHIP-PIC18LF2XK22 Datasheet
545Kb / 42P
   Flash Memory Programming Specification
01/05/10 2010
logo
Renesas Technology Corp
RX100 RENESAS-RX100 Datasheet
1Mb / 71P
   Flash memory programming software
logo
Microchip Technology
PIC16F72 MICROCHIP-PIC16F72_1 Datasheet
151Kb / 14P
   FLASH Memory Programming Specification
2002
PIC17CXX MICROCHIP-PIC17CXX Datasheet
137Kb / 16P
   EPROM Memory Programming Specification
1996
PIC16C84 MICROCHIP-PIC16C84 Datasheet
111Kb / 14P
   EEPROM Memory Programming Specification
1996
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com