Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT46R62 Datasheet(PDF) 29 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46R62
Description  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 Datasheet(HTML) 29 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R62_13 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
Rev. 1.80
29
2013-10-31
配置选项
下表列出了所有配置选项。所有选项必须正确定义,以保证统正常运行。
配置选项
OSC 类型的选项。
这个选项确定是否选择一个 RC 或晶体或 32768Hz 晶体来作为系统时钟。
WDT,RTC 和时基的时钟源选项。
有三种选择的方式:系统时钟四分频或 RTC OSC 或 WDT OSC。
WDT 打开/关闭选项。
由配置选项,WDT 打开或关闭。
WDT 溢出周期选项。
有四种选择的方式:WDT 时钟源的 2
12/f
S ~2
13/f
S、2
13/f
S ~2
14/f
S、2
14/f
S ~2
15/f
S 或 2
15/f
S
~2
16/f
S 分频。
CLR WDT 次数选项。这个选项定义用指令清除 WDT 的方法。
“One time”指用“CLR
WDT”指令功能清除 WDT。“Two times”指的是必须要用 CLR WDT1 和 CLR WDT2
二条指令来清除 WDT。
时基溢出周期选项。
时基溢出周期范围从 2
12/f
S~2
15/ f
S。“fS ”是由配置选项确定的时钟源频率。
蜂鸣器输出频率选项。有八种输出频率供选择:f
S /2
2 ~ f
S /2
9。“f
S”是由配置选项确定
的时钟源频率。
Wake-up 选项。
这个选项用来设置唤醒功能。外部的输入/输出引脚(仅 PA 具有)的下降沿,具有将系统
从 HALT 模式唤醒的能力。
上拉电阻选项。
这个选项用来设置输入/输出口在输入模式时,是否带有内部上拉电阻。PA、PB 和 PD
可以独立设置(按位设置)。
输入/输出与其它功能共用引脚选项。
PA0/BZ、PA1/ BZ :PA0 和 PA1 可以设置为一般输入/输出口或蜂鸣器输出。
LCD Common 端选项。
有三种选择:2Common(1/2 duty),或 3Common(1/3 duty),或 4Common(1/4 duty)。如
果选择了 4 Common,那么段输出引脚“SEG19”将被作为 Common 端输出。
LCD 偏压选项。
有二种选择:1/2 bias 或 1/3 bias。
LCD 偏压方式选项。
这个选项确定是 R 型偏压还是 C 型偏压。
LCD 驱动器时钟源选项。
有七种频率信号可选择:fs/2
2 ~ fs/28。“fs”是由配置选项确定的时钟源频率。
LCD 在 HALT 模式开关选项。
LCD Segment 做为逻辑输出选项。(字节、位、位、位、位、位、位、位、位选择)
[SEG0~SEG7]、SEG8、SEG9、SEG10、SEG11、SEG12、SEG13、SEG14、SEG15
LVR 选项。LVR 打开或关闭。
LVD 选项。LVD 打开或关闭。
PFD 选项。
如果 PA3 被选作为 PFD 输出, 则 PFD 是定时/计数器的溢出信号。
PWM 选项:(7+1)或(6+2)模式
PD0:电平输出或 PWM0 输出
PD1:电平输出或 PWM1 输出
PD2:电平输出或 PWM2 输出
INT0 或 INT1 触发方式选项:禁止,上升沿触发,下降沿触发,或两者皆可触发


Similar Part No. - HT46R62_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62 Datasheet
401Kb / 46P
   A/D with LCD Type 8-Bit MCU
More results

Similar Description - HT46R62_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
HT46RB50 HOLTEK-HT46RB50_14 Datasheet
951Kb / 50P
   28-pin SOP/SKDIP竊?8-pin SSOP
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA52-PP ETC2-PA52-PP Datasheet
36Kb / 1P
   52 pin PLCC socket/52 pin PLCC plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70_17 Datasheet
998Kb / 49P
   48-pin SSOP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com