Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT46RB50 Datasheet(PDF) 21 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46RB50
Description  28-pin SOP/SKDIP竊?8-pin SSOP
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RB50 Datasheet(HTML) 21 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RB50_14 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 50 page
background image
HT46RB50
Rev. 1.50
21
2014-07-28
A/D 转换
HT46RB50 有 8 个通道、10 位解析度(9 位精度)的 A/D 转换器。其参考电压为 VDD。与 A/D 转换有
关的寄存器有 4 个:ADRL(30H)、ADRH(31H)、ADCR(32H)和 ACSR(33H)。ADRH 和 ADRL 是 A/D 转
换结果的高字节和低字节寄存器,是只读寄存器。当完成 A/D 转换后,可从 ADRH 和 ADRL 读取 A/D
转换结果。ADCR 是 A/D 转换控制寄存器,用来定义 A/D 通道数量、模拟输入通道选择、A/D 转换开始
控制和完成标志。如果要进行 A/D 转换,要先定义好 PB 口的设置,选择转换的模拟通道,然后给 START
控制位一个上升沿信号和一个下降沿信号(0→1→0)。完成 A/D 转换后,EOC 位会被清除,并且产生 A/D
转换中断(如果 A/D 转换允许)。ACSR 是 A/D 时钟控制寄存器,用来选择 A/D 的时钟来源。
符号(ACSR)
功能
ADCS0
ADCS1
0
1
选择 A/D 转换时钟源:
00=系统时钟/2
01=系统时钟/8
10=系统时钟/32
11=未定义
2~6
未用,读出为“0”
TEST
7
只做为内部测试用
ACSR(33H) 寄存器
A/D 转换控制寄存器用来控制 A/D 转换。ADCR 的第 2~0 位用来选择模拟输入通道,总共有 8 个通
道可以选择。ADCR 的第 5~3 位用来设置 PB 的工作模式,PB 可以做为模拟输入通道,或是数字输入/
输出口,由这 3 位来决定。如果 PB 选择为模拟输入,则其输入/输出功能和上拉电阻将失效,而 A/D 转
换电路会被使能。 EOC 位(ADCR 的第 6 位)是 A/D 转换结束标志位。通过检测这个标志位可以知道 A/D
转换是否结束。ADCR 的 START 位用来开启 A/D 转换,给 START 位一个上升沿信号和一个下降沿信号
可以开始 A/D 转换。为了确保 A/D 转换顺利完成,START 位应保持为“0”,直到 EOC 位变为“0”(A/D
转换完成信号)。
符号(ADCR)
功能
ACS0
ACS1
ACS2
0
1
2
选择模拟输入通道
PCR0
PCR1
PCR2
3
4
5
定义 PB 口的设置
如果 PCR0、PCR1 和 PCR2 都为 0,则 A/D 转换电
路被关闭以减小功耗
EOC
6
A/D 转换结束标志(0:A/D 转换结束)
每次 BIT3-5 状态的改变都必须通过 START 信号来
初始化 A/D 转换器,否则 EOC 可能会处于不确定状
态,具体可参照“A/D 转换初始化注意事项”
START
7
A/D 转换启始控制位
0→1→0:开始;
0→1:A/D 转换复位并且置 EOC 为“1”
ADCR(32H) 寄存器
ACS2
ACS1
ACS0
模拟通道
0
0
0
AN0
0
0
1
AN1
0
1
0
AN2
0
1
1
AN3
1
0
0
AN4
1
0
1
AN5
1
1
0
AN6
1
1
1
AN7
模拟输入通道选择


Similar Part No. - HT46RB50_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB50 HOLTEK-HT46RB50_12 Datasheet
359Kb / 52P
   A/D Type USB 8-Bit MCU
More results

Similar Description - HT46RB50_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SS-P55 ETC2-PA28SS-P55 Datasheet
28Kb / 1P
   28 Pin SSOP socket/28 Pin DIP 0.6??plug
logo
Integrated Device Techn...
ICS525-0102 IDT-ICS525-0102 Datasheet
104Kb / 9P
   Packaged as 28-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SO28D-EO-300 ETC2-PA28SO28D-EO-300 Datasheet
81Kb / 2P
   28 PIN SOP SOCKET ADAPTER
logo
Everlight Electronics C...
ELD20X_21X EVERLIGHT-ELD20X_21X Datasheet
406Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
ELD20X EVERLIGHT-ELD20X Datasheet
328Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
EL20X EVERLIGHT-EL20X Datasheet
701Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
PA16SS-OT-3 ETC2-PA16SS-OT-3 Datasheet
46Kb / 1P
   16-28 pin SSOP socket/16-28 pin DIP plug (0.3??or 0.6??
logo
Everlight Electronics C...
EL20X EVERLIGHT-EL20X_14 Datasheet
734Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70_17 Datasheet
998Kb / 49P
   48-pin SSOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com