Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT46RU67 Datasheet(PDF) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46RU67
Description  100-pin LQFP
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU67 Datasheet(HTML) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU67_14 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU67_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 68 page
background image
HT46RU67/HT46CU67
Rev. 1.30
27
2014-06-10
PWM
HT46xU67 有 3 个或 4 个 PWM 输出通道,取决于所选用的封装片。通过改变 PWM 寄存器值,使脉
宽调制器输出频率固定但占空比变化的信号,可用于马达控制。
每个 PWM 通道都有一个寄存器相对应。对于有 3 个通道的寄存器为 PWM0、PWM1 和 PWM2;对于
有 4 个通道的寄存器为 PWM0、PWM1、PWM2 和 PWM3。8 位数据寄存器表示输出波形中每个调制周期
的占空比。为了提高 PWM 调制频率,每一个调制周期被调制 2 个或 4 个独立的调制子区段,即 7+1 模式
或 6+2 模式,所需工作模式通过配置选项进行设置。此设置适应于所有的 PWM 输出。注意的是,当使用
PWM 时,只要将所需的值写入对应寄存器内,单片机的内部硬件会自动地将波形细分为子调制周期。
对所有单片机而言,PWM 时钟源就是系统时钟 f
SYS
封装
通道
PWM 模式
输出引脚
PWM 寄存器
100-pin
4
6+2 或 7+1
PD0/PD1/PD2/PD3
PWM0/PWM1/PWM2/PWM3
PWM 功能表
将原始调制周期分成 2 个或 4 个子周期的方法,使产生更高的 PWM 频率成为可能,这样可以提供更
广泛的应用。只要产生的 PWM 脉冲周期小于负载的时间常数,PWM 输出就比较合适,这是因为长时间
常数负载将会平均 PWM 输出的脉冲。使用者必须理解 PWM 频率与 PWM 调制频率的不同之处。当 PWM
时钟为系统时钟 f
SYS,而 PWM 值为 8 位时,整个 PWM 周期的频率为 fSYS/256。然而工作在 7+1 模式时,
PWM 调制频率将会是 fSYS/128;工作在 6+1 模式时,PWM 调制频率将会是 fSYS/64。
PWM 调制频率
PWM 周期频率
PWM 占空比
fSYS/64(6+2 模式)
fSYS/128(7+1 模式)
fSYS/256
[PWM]/256
6+2 PWM 模式
通过一个 8 位的 PWM 寄存器控制,每个完整的 PWM 周期由 256 个时钟周期组成。在 6+2 PWM 模
式中,每个 PWM 周期又被分成 4 个独立的子周期,称为调制周期 0~调制周期 3,在表格中以“i”表示。
4 个子周期各包含 64 个时钟周期。在这个模式下,得到以 4 为因数增加的调制频率。8 位的 PWM 寄存器
被分成两个部分,这个寄存器的值表明整个 PWM 波形的占空比。第一部分包括第 2 位~第 7 位,表示 DC
值,第二部分为第 0 位~第 1 位,表示 AC 值。在 6+2 PWM 模式中,4 个调制子周期的占空比,分别如下
表所示。
参数
AC(0~3)
占空比
调制周期 i
(i=0~3)
i<AC
64
1
DC
+
i≥AC
64
DC
6+2 模式调制周期值
6+2 模式 PWM 寄存器


Similar Part No. - HT46RU67_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67 Datasheet
496Kb / 67P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results

Similar Description - HT46RU67_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
Renesas Technology Corp
M3T-FLX-100NSD RENESAS-M3T-FLX-100NSD Datasheet
361Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-core Flexible Board FLX100 to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com