Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT46CU67 Datasheet(PDF) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46CU67
Description  100-pin LQFP
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46CU67 Datasheet(HTML) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT46CU67 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU67 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU67 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU67 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU67 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU67 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU67 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU67 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU67 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 68 page
background image
HT46RU67/HT46CU67
Rev. 1.30
4
2014-06-10
引脚说明
引脚名称
输入/输出
配置选项
说明
PA0/BZ
PA1/ BZ
PA2
PA3/PFD
PA4~PA7
输入/输出
上拉电阻
唤醒功能
蜂鸣器
PFD
8 位双向输入/输出口。每一位可由配置选项设置
为唤醒输入。可由软件设置为 CMOS 输出、带或
不带上拉电阻(由上拉电阻位选项决定)的斯密特
触发输入。BZ、 BZ 和 PFD 分别与 PA0、PA1 和
PA3 共用引脚,对应功能由配置选项设置。
PB0/AN0~
PB7/AN7
输入/输出
上拉电阻
8 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输
出、带或不带上拉电阻(由上拉电阻位选项决定)
的斯密特触发输入或 A/D 输入。一旦 PB 口软件
设置为 A/D 输入,则其输入/输出功能和上拉电阻
会自动失效。
PC0/TMR2
PC1/SDI
PC2/SDO
PC3/SCK
PC4/
SCS
PC5
PC6/TX
PC7/RX
输入/输出
上拉电阻
8 位双向输入/输出口。每一位可由配置选项设置
为唤醒输入。可由软件设置为 CMOS 输出、带或
不带上拉电阻(由上拉电阻选项决定)的斯密特触
发输入。TMR2、SDI、SDO、SCK、SCS,TX 和
RX 分别与 PC0、PC1、PC2、PC3、PC4,PC6 和
PC7 引脚共用。
PD0/PWM0
PD1/PWM1
PD2/PWM2
PD3/PWM3
PD4/ INT0
PD5/ INT1
PD6/TMR0
PD7TMR1
输入/输出
上拉电阻
PWM
中断
8 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输
出、带或不带上拉电阻(由上拉电阻位选项决定)
的 斯密特 触发输 入 。 PWM0~PWM3 分 别 与
PD0~PD3 引脚共用,每个引脚功能由 PWM 选项
决定。INT0 和 INT1分别与 PD4 和 PD5 引脚共用,
配置选项决定使能/禁止中断以及设置上升沿/下
降沿触发中断。
TMR0 和 TMR1 分别与 PD6 和 PD7
引脚共用。
OSC1
OSC2
输入
输出
晶体或 RC
OSC1、OSC2 连接 RC 或晶体(由配置选项确定)
以产生内部系统时钟。在 RC 振荡方式下,OSC2
是系统时钟四分频的输出口。系统时钟也可以选
择为 RTC 振荡,如果选择 RTC 振荡作为系统时
钟,则这两个引脚可以空接。
OSC3
OSC4
输入
输出
RTC 或系统时钟
OSC3、OSC4 连接 32768Hz 的晶体振荡器,用于
提供实时时钟或系统时钟(由配置选项确定)。
VLCD
LCD 电源。
VMAX
IC 最高电压,接至 VDD、VLCD 或 V1。
V1,V2,C1,C2
输入
LCD 电压泵。
SEG0~SEG7
输出
SEG0~SEG7
或 CMOS 输出
LCD 驱动的 Segment 输出。SEG0~SEG7 可配置
设置为 Segment 输出或 CMOS 输出。
SEG8~SEG15
输出
SEG8~SEG15
或 CMOS 输出
LCD 驱动的 Segment 输出。SEG8~SEG15 可配
置设置为 Segment 输出或 CMOS 输出。
SEG16~SEG23
输出
SEG16~SEG23
或 CMOS 输出
LCD 驱动的 Segment 输出。SEG16~SEG23 每一
位可配置设置为 Segment 输出或 CMOS 输出。
SEG24~SEG45
输出
LCD 驱动的 Segment 输出。
COM0~COM2
COM3 / SEG46
输出
1/3 或 1/4 Duty
COM3 或 SEG46
SEG46 可由配置选项设置为 LCD 显示的 Segment
或 Common 输出端。COM0~COM2 是 LCD 驱动
的 Common 输出。
VREF
输入
基准电压输入。


Similar Part No. - HT46CU67

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46CU67 HOLTEK-HT46CU67 Datasheet
496Kb / 67P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results

Similar Description - HT46CU67

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB01 RENESAS-R0E5563NEDMB01 Datasheet
338Kb / 8P
   100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
Renesas Technology Corp
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
   144-pin 0.5mm-pitch LQFP
M3T-100LCC-QSD RENESAS-M3T-100LCC-QSD Datasheet
146Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
Renesas Technology Corp
M3T-FLX-100NSD RENESAS-M3T-FLX-100NSD Datasheet
361Kb / 1P
   Converter for Connecting 100-core Flexible Board FLX100 to 100-pin 0.5mm-pitch LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com