Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT56R66 Datasheet(PDF) 50 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT56R66
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Datasheet(HTML) 50 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 48Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 50Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 51Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 52Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 53Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 54Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
50
2014-04-04
在这个模式,内部时钟源 f
SYS 被用来当定时器的时钟源提供给 8 位定时/计数器 0,
fSUB 或 fSYS/4
是作为内部时钟源提供给 16 位定时/计数器 1。但是,对于 8 位的定时器的输入计时频率是 f
SYS
以定时器预分频器(Prescaler)的值,这个值是由定时器控制寄存器的 TnPSC2~TnPSC0 位来决定。当
设定好其它控制寄存器位后,控制寄存器的第 4 位 TnON 必须被设为逻辑高,才能令定时器工作。
每次内部时钟由高到低的电平转换都会使定时器值增加一。当定时器已满即溢出时,会产生中断信
号且定时器会重新载入已经载入到预置寄存器的值,然后继续向上计数。当中断控制寄存器中的使
能位复位时,不能执行中断。
定时器模式时序图
事件计数器模式设置
在这个模式,发生在外部定时器引脚的外部逻辑事件改变的次数,可以通过内部定时/计数器来
记录。为使定时/计数器工作在事件计数器模式,相应定时/计数器控制寄存器中 TnM1/TnM0 位必须
分别设为 0 和 1。
第 7 位 第 6 位
0
1
计数器模式的控制寄存器
在这个模式中,外部定时器引脚用来作为定时/计数器时钟源,且不被预分频器分频。当定时器
控制寄存器其它设置完成后,计数器打开位 TnON 必须设为逻辑高,令计数器开始计数。一旦某一
个定时/计数器作为计数器使用,则当 TnE 为逻辑低时,每次外部定时/计数器引脚接收到由低到高
电平的转换将使计数器加一。而当 TnE 为逻辑高时,每次外部定时/计数器引脚接收到由高到低电
平的转换将使计数器加一。当计数器计满时,计数器将溢出且产生一个内部中断信号,同时定时/
计数器将重新载入已经载入到预置寄存器的值并重新开始计数。当中断控制寄存器中相应的定时/
计数中断使能位清零,则此定时的溢出中断信号不会引起中断。
由于外部定时器引脚与其它 I/O 引脚共用,为了确保它是工作在事件计数模式,要注意两个正
确的设置。首先是要将定时器的工作模式设定在事件计数模式,其次是定时器外部输入引脚所对应
的端口控制寄存器的相应位设定为输入状态。要注意的是,即使单片机工作在省电模式中,工作在
外部事件计数模式的定时/计数器仍能够正确记录外部输入引脚电平的变化。因此,当计数器计满溢
出后会产生一个中断信号和相应的唤醒功能。
脉冲宽度测量模式设置
这个模式,可以测量外部定时/计数器引脚上的外部脉冲宽度。在脉冲宽度测量模式中,
TnM1/TnM0 位则必须设置正确的值。
第 7 位 第 6 位
1
1
脉冲宽度测量下的控制寄存器选择位
在这个模式,f
SYS 被用来作为 8 位定时/计数器的内部时钟源,fSUB 和 fSYS/4 被用来作为 16 位的
定时/计数器的内部时钟源。但是,对于 8 位的定时器的输入计时频率是 f
SYS 除以定时器预分频器
(Prescaler)的值,这个值是由定时器控制寄存器位 2~0 的 TnPSC2~TnPSC0 位来决定。在定时控制
寄存器的其它位被设置之后,这个定时控制寄存器的第 4 位的使能位 TnON,设置为高时,定时/
计数器使能,当外部时钟引脚收到一个上升沿时才开始计数。
定时控制寄存器的第 3 位的上升沿选择位 TnE 为低,在外部定时器引脚一旦有一个下降沿被接


Similar Part No. - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Similar Description - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com