Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT56R66 Datasheet(PDF) 19 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT56R66
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Datasheet(HTML) 19 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
19
2014-04-04
程序计数器
程序执行期间,程序计数器用来指向下一条要执行的指令地址。除了 JMP 或 CALL 这些要求跳
转到一个非连续的程序存储器地址之外,它会在每条指令执行完后自动增加一。然而必须要注意只
有低 8 位,即程序计数器低字节寄存器 PCL,是可以让使用者直接读写的。
当执行的指令要求跳转到不连续的地址时,如跳转指令、子程序调用、中断或者复位等,单片
机通过加载所需要的位址到程序寄存器来控制程序,对于条件跳转指令,一旦条件符合,在当前指
令执行时取得的下一条指令将会被舍弃,而由一个空指令周期来取代。
程序计数器的低字节,即程序计数器的低字节寄存器 PCL,可以通过程序控制,且它是可以读
取和写入的寄存器。通过直接写入数据到这个寄存器,一个程序短跳转可直接执行,然而只有低字
节的操作是有效的,跳转被限制在存储器的当前页中,即 256 个存储器地址范围内,当这样一个程
序跳转要执行时,会插入一个空指令周期。
程序计数器的低字节可由程序直接进行读取,PCL 的使用可能引起程序跳转,因此需要额外的
指令周期。有关 PCL 寄存器的更多信息请参考特殊功能寄存器章节的说明。
程序计数器
注:PC13~ PC8:目前程序计数器位
@7 ~ @0 :PCL 位
#12 ~ #0:指令代码位
S13~S0 :堆栈寄存器位
BP.5: Bank 指针位
模式
程序计数器
b13
b12
b11
b10
b9
b8
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
初始化复位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
外部中断 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
外部中断 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
定时/计数器 0 溢出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
定时/计数器 1 溢出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
SPI/I
2C 中断
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
多功能中断
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
条件跳转
程序计数器+2
写入 PCL 寄存器
PC13 PC12 PC11 PC10
PC9
PC8
@7
@6
@5
@4
@3
@2
@1
@0
跳转,调用子程序
BP.5
#12
#11
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
#0
由子程序返回
S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0


Similar Part No. - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Similar Description - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com