Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT56R66 Datasheet(PDF) 31 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT56R66
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Datasheet(HTML) 31 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
31
2014-04-04
择,有些是由配置选项进行设定,有些则是在应用程序中进行控制。
 外部中断输入
外部中断引脚 INT0 和 INT1 与输入/输出引脚 PD4 和 PD5 共用。如果不需要外部中断输入,此
引脚可当作一般的输入/输出引脚使用,此时外部中断控制寄存器 INTC0 中的外部中断使能位必须
除能。
 外部定时器时钟输入
输入引脚 TMR0,TMR1,TMR2 和 TMR3 和输入输出共用。如果要将它们设置为定时器输入,
则定时器控制寄存器中相应的控制位也必须正确设置,而这些引脚也要设置为输入状态。需要注意
的是尽管引脚被设置为外部定时器输入状态,其起始的输入/输出功能仍然存在。
PFD 输出
该单片机均提供有一路PFD信号输出,与引脚PA3共用。PFD输出功能通过配置选项加以设置并
在烧录后保持不变。需要注意的是必须把端口控制寄存器中的PAC.3设置为输出,以使能PFD输出。
如果端口控制寄存器PAC被设置为输入状态,则就算是选择了PFD功能,该引脚仍将作为带上拉电
阻的一般输入引脚使用。
PWM输出
该单片机包含4个与引脚PD0~PD3引脚共用的PWM输出,所有这些引脚的功能可以通过配置选
项进行选择。请注意,控制寄存器PDC对应的位必须设置为输出,以使能PWM输出。如果PDC控制
寄存器设置为输入状态,则就算是选择了PWM功能,这些引脚仍将作为带上拉电阻的一般输入引脚
使用。
A/D输入
该单片机具有 8 个 A/D 转换器输入。所有的模拟输入与 PB 口的 I/O 引脚共用。如果这些引脚
被用来作为 A/D 输入而不是一般的 I/O 引脚,则 A/D 转换控制寄存器 ADCR 中相应的位必须被正
确的设定。配置选项内不包含 A/D 功能。如果这些引脚作为 I/O 引脚使用,仍可以通过寄存器选择
是否要接上拉电阻。然而如果作为 A/D 输入使用,则这些引脚上的上拉电阻会自动断开。
I/O 引脚结构
所附图表显示了 I/O 引脚的内部结构。I/O 引脚的精确逻辑结构可能不同于这些图所示,它们提
供的仅作为参考,以协助功能性的理解 I/O 引脚。下图中引脚共用结构并不适用于所有类型。
A/D 输入输出口结构


Similar Part No. - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Similar Description - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com