Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK4584 Datasheet(PDF) 7 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4584
Description  24BIT 96KHZ AUDIO CODEC WITH DIT/DIR
Download  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4584 Datasheet(HTML) 7 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK4584 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4584 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4584 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4584 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4584 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4584 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4584 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AK4584 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AK4584 Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 53 page
background image
ASAHI KASEI
[AK4584]
MS0118-J-01
2001/11
- 7 -
絶対最大定格
(AVSS, DVSS, PVSS=0V; Note 1)
Parameter
Symbol
min
max
Units
Power Supplies:
Analog
Digital
PLL
Output Buffer
|AVSS – DVSS|
(Note 2)
|AVSS – PVSS|
(Note 2)
AVDD
DVDD
PVDD
TVDD
∆GND1
∆GND2
−0.3
−0.3
−0.3
−0.3
-
-
6.0
6.0
6.0
6.0
0.3
0.3
V
V
V
V
V
V
Input Current, Any Pin Except Supplies
IIN
-
±10
mA
Analog Input Voltage (VREF, LIN, RIN pins)
VINA
−0.3
AVDD+0.3
V
Digital Input Voltage 1 (Except RX1-4, BICK, LRCK pins)
VIND1
−0.3
DVDD+0.3
V
Digital Input Voltage 2 (RX1-4 pins)
VIND2
−0.3
PVDD+0.3
V
Digital Input Voltage 3 (BICK, LRCK pins)
VIND3
−0.3
TVDD+0.3
V
Ambient Temperature (powered applied)
Ta
−10
70
°C
Storage Temperature
Tstg
−65
150
°C
Note: 1. 電圧は全てグランドピンに対する値です。
Note: 2. AVSSとDVSS, PVSSはアナロググランドに接続して下さい。
注意: この値を超えた条件で使用した場合、デバイスを破壊することがあります。
また、通常の動作は保証されません。
推奨動作条件
(AVSS, DVSS, PVSS=0V; Note 1)
Parameter
Symbol
min
typ
max
Units
Power Supplies
(Note 3)
Analog
Digital
PLL
Output Buffer
AVDD
DVDD
PVDD
TVDD
4.75
4.75
4.75
2.7
5.0
5.0
5.0
3.0
5.25
AVDD
AVDD
DVDD
V
V
V
V
Voltage Reference
(Note 4)
VREF
3.0
-
AVDD
V
Note: 1. 電圧は全てグランドピンに対する値です。
Note: 3. AVDD, DVDD, PVDD, TVDDの電源立ち上げシーケンスを考慮する必要はありません。
Note: 4. 通常は、VREF電圧をAVDDと同じにして下さい。
注意: 本データシートに記載されている条件以外のご使用に関しては、当社では責任負いかねますので
十分ご注意下さい。


Similar Part No. - AK4584

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4584VQ AKM-AK4584VQ Datasheet
328Kb / 53P
   24Bit 96kHz Audio CODEC with DIT/DIR
AK4584 AKM-AK4584_01 Datasheet
328Kb / 53P
   24Bit 96kHz Audio CODEC with DIT/DIR
More results

Similar Description - AK4584

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4584 AKM-AK4584_01 Datasheet
328Kb / 53P
   24Bit 96kHz Audio CODEC with DIT/DIR
AK4524 AKM-AK4524 Datasheet
320Kb / 31P
   24BIT 96KHZ AUDIO CODEC
AK4524 AKM-AK4524_12 Datasheet
367Kb / 32P
   24Bit 96kHz Audio CODEC
AK4524 AKM-AK4524_04 Datasheet
327Kb / 31P
   24Bit 96kHz Audio CODEC
AK4353 AKM-AK4353 Datasheet
254Kb / 33P
   96kHz 24BIT DAC WITH DIT
AK4528 AKM-AK4528_12 Datasheet
281Kb / 30P
   High Performance 24Bit 96kHz Audio CODEC
AK4528 AKM-AK4528_04 Datasheet
304Kb / 29P
   High Performance 24Bit 96kHz Audio CODEC
AK4528 AKM-AK4528 Datasheet
284Kb / 29P
   HIGH PERFORMANCE 24BIT 96KHZ AUDIO CODEC
AK4364 AKM-AK4364 Datasheet
265Kb / 34P
   96kHz 24BIT DAC WITH PLL AND DIT
AK4112A AKM-AK4112A Datasheet
304Kb / 31P
   High Feature 96kHz 24bit DIR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com