Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LC876748C Datasheet(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC876748C
Description  CMOS LSI 8 BIT 1 CHIP MICROCOMPUTER
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC876748C Datasheet(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  LC876748C Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC876748C Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC876748C Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC876748C Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC876748C Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC876748C Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC876748C Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC876748C Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC876748C Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
LC876764C/56C/48C
No.7810-4/23
前ページより続く。
No.
ベクタ
選択レベル
割り込み要因
1
00003H
X または L
INT0
2
0000BH
X または L
INT1
3
00013H
H または L
INT2/T0L/INT4
4
0001BH
H または L
INT3/ベースタイマ/INT5
5
00023H
H または L
T0H
6
0002BH
H または L
T1L/T1H
7
00033H
H または L
SIO0
8
0003BH
H または L
SIO1
9
00043H
H または L
ADC/MIC/T6/T7
10
0004BH
H または L
VFD 自動表示コントローラ/ポート0/T4/T5
・優先レベル
X>H>L
・同一レベルではベクタアドレス小さいもの優先
■サブルーチンスタックレベル:最大 768 レベル(スタックは RAM の中に設定)
■高速乗除算命令
・16 ビット×8 ビット
(実行時間
5tCYC)
・24 ビット×16 ビット
(実行時間
12tCYC)
・16 ビット÷8 ビット
(実行時間
8tCYC)
・24 ビット÷16 ビット
(実行時間
12tCYC)
■発振回路
・RC 発振回路(内蔵)
:システムクロック用
・CF 発振回路
:システムクロック用,Rf 内蔵
・水晶発振回路
:低速システムクロック用,Rd,Rf 外付け
・周波数可変 RC 発振回路(内蔵)
:システムクロック用
■システムクロック分周機能
・低消費電流動作可能
最小命令サイクルタイムで 300ns,600ns,1.2
µs,2.4µs,4.8µs,9.6µs,19.2µs,38.4µs,76.8µsの
選択可能(メインクロック 10MHz 使用時)
■スタンバイ機能
・HALT モード:命令実行停止,周辺回路動作継続
(VFD 表示機能およびシリアル転送の一部機能は停止します)
①発振の停止は自動的には行いません。
②システムリセットまたは割り込みの発生により解除。
・HOLD モード:命令実行停止,周辺回路動作停止
①CF 発振,RC 発振,水晶発振のいずれも自動的に停止します。
②HOLD モードを解除するには、次の 3 つの方法があります。
1)リセット端子に「L」レベルを入力する。
2)INT0,INT1,INT2,INT4,INT5 の少なくとも 1 つの端子に指定されたレベルを入力する。
3)ポート 0 で割り込み要因が成立する。
次ページへ続く。


Similar Part No. - LC876748C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC876748A SANYO-LC876748A Datasheet
1Mb / 26P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
More results

Similar Description - LC876748C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sony Corporation
CXP85300A SONY-CXP85300A Datasheet
359Kb / 12P
   CMOS 8-bit 1-chip Microcomputer
CXP85200A SONY-CXP85200A Datasheet
358Kb / 12P
   CMOS 8-bit 1-chip Microcomputer
logo
Seiko Instruments Inc
S-1810CF SII-S-1810CF Datasheet
364Kb / 6P
   CMOS 8-bit 1-chip MICROCOMPUTER
logo
Sony Corporation
CXP85400 SONY-CXP85400 Datasheet
358Kb / 12P
   CMOS 8-bit 1-chip Microcomputer
CXP85890A SONY-CXP85890A Datasheet
167Kb / 6P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
CXP87240A SONY-CXP87240A Datasheet
635Kb / 32P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
CXP872P48A SONY-CXP872P48A Datasheet
638Kb / 32P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
CXP80712B SONY-CXP80712B Datasheet
567Kb / 24P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
CXP818P48A SONY-CXP818P48A Datasheet
547Kb / 26P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
CXP81900 SONY-CXP81900 Datasheet
545Kb / 8P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com