Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MC68HC908GZ8MFJ Datasheet(PDF) 11 Page - Motorola, Inc

Part # MC68HC908GZ8MFJ
Description  Microcontrollers
Download  344 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Direct Link  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC68HC908GZ8MFJ Datasheet(HTML) 11 Page - Motorola, Inc

Back Button MC68HC908GZ8MFJ Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC68HC908GZ8MFJ Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC68HC908GZ8MFJ Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC68HC908GZ8MFJ Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC68HC908GZ8MFJ Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC68HC908GZ8MFJ Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MC68HC908GZ8MFJ Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc MC68HC908GZ8MFJ Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc MC68HC908GZ8MFJ Datasheet HTML 15Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 344 page
background image
Table of Contents
MC68HC908GZ8
Data Sheet
MOTOROLA
Table of Contents
11
7.3.7
Special Programming Exceptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
7.3.8
Base Clock Selector Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
7.3.9
CGM External Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.4
I/O Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.4.1
Crystal Amplifier Input Pin (OSC1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.4.2
Crystal Amplifier Output Pin (OSC2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.4.3
External Filter Capacitor Pin (CGMXFC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.4.4
PLL Analog Power Pin (VDDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.4.5
PLL Analog Ground Pin (VSSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.4.6
Oscillator Enable Signal (SIMOSCEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.4.7
Oscillator Stop Mode Enable Bit (OSCSTOPENB). . . . . . . . . . . . . . 92
7.4.8
Crystal Output Frequency Signal (CGMXCLK). . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.4.9
CGM Base Clock Output (CGMOUT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.4.10
CGM CPU Interrupt (CGMINT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.5
CGM Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.5.1
PLL Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.5.2
PLL Bandwidth Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
7.5.3
PLL Multiplier Select Register High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
7.5.4
PLL Multiplier Select Register Low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7.5.5
PLL VCO Range Select Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7.6
Interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.7
Special Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.7.1
Wait Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7.7.2
Stop Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.7.3
CGM During Break Interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.8
Acquisition/Lock Time Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.8.1
Acquisition/Lock Time Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.8.2
Parametric Influences on Reaction Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.8.3
Choosing a Filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Section 8. Configuration Register (CONFIG)
8.1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
8.2
Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Section 9. Computer Operating Properly (COP) Module
9.1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
9.2
Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
9.3
I/O Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
9.3.1
CGMXCLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
9.3.2
STOP Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
9.3.3
COPCTL Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
9.3.4
Power-On Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
9.3.5
Internal Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Similar Part No. - MC68HC908GZ8MFJ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC908GZ8MFJ FREESCALE-MC68HC908GZ8MFJ Datasheet
4Mb / 344P
   M68HC08 Microcontrollers
More results

Similar Description - MC68HC908GZ8MFJ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S08DZ128 FREESCALE-MC9S08DZ128 Datasheet
4Mb / 458P
   Microcontrollers
MC9S08SG8 FREESCALE-MC9S08SG8_09 Datasheet
3Mb / 316P
   Microcontrollers
M68HC05 FREESCALE-M68HC05 Datasheet
1Mb / 128P
   Microcontrollers
M68HC08 FREESCALE-M68HC08 Datasheet
2Mb / 188P
   Microcontrollers
MC9S08QD4 FREESCALE-MC9S08QD4_08 Datasheet
2Mb / 202P
   Microcontrollers
MC68HC908QY4CDW FREESCALE-MC68HC908QY4CDW Datasheet
1Mb / 184P
   Microcontrollers
MC9S08AW16CFGE FREESCALE-MC9S08AW16CFGE Datasheet
1Mb / 324P
   Microcontrollers
MC68HC908GT16 FREESCALE-MC68HC908GT16 Datasheet
4Mb / 278P
   Microcontrollers
MC68HC908QC16 FREESCALE-MC68HC908QC16_07 Datasheet
3Mb / 274P
   Microcontrollers
MC68HC908QY4A FREESCALE-MC68HC908QY4A_07 Datasheet
2Mb / 200P
   Microcontrollers
MC68HC08AZ60A FREESCALE-MC68HC08AZ60A Datasheet
4Mb / 480P
   Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com