Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PM5S-M Datasheet(PDF) 2 Page - Nais(Matsushita Electric Works)

Part # PM5S-M
Description  TEMPORIZZATORI PER GUIDA DIN
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NAIS [Nais(Matsushita Electric Works)]
Direct Link  
Logo NAIS - Nais(Matsushita Electric Works)

PM5S-M Datasheet(HTML) 2 Page - Nais(Matsushita Electric Works)

  PM5S-M Datasheet HTML 1Page - Nais(Matsushita Electric Works) PM5S-M Datasheet HTML 2Page - Nais(Matsushita Electric Works) PM5S-M Datasheet HTML 3Page - Nais(Matsushita Electric Works) PM5S-M Datasheet HTML 4Page - Nais(Matsushita Electric Works) PM5S-M Datasheet HTML 5Page - Nais(Matsushita Electric Works) PM5S-M Datasheet HTML 6Page - Nais(Matsushita Electric Works)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
621
CARATTERISTICHE
PM5S-A
Tipo
PM5S-S
da 24 a 240V AC/DC
Tensione di alimentazione
50/60Hz comune (per i modelli in AC)
5A 250V AC (carico resistivo)
Ritardo all'eccitazione
ON ritardata
OFF/ON ciclica
ON/OFF ciclica
OFF ritardata
ON 1 ciclo
Frequenza di lavoro
Portata relè di uscita
da 1s a 500 ore 16 scale selezionabili
±0.3%
± 10% (del valore di fondo scala)
±1% (con variazione della tensione max da 85 a 110%)
Max. 100m
Ω (da 1A 6V DC)
±2% (con temperatura ambiente 20°C in un range da –10 a +50°C)
1 in scambio
e 1 istantaneo
Scale tempi
Ripetibilità
2
×107
10
5
Meccanica (contatti)
Elettrica (contatti)
da 85% a 110% sulla tensione nominale
Max. variazione della tensione
da –10 a +55
°C
Temperatura ambiente
Max. 85%RH
Umidità
da 860 a 1,060hPa
Pressione atmosferica
20%
Fattore ripple (tipo DC)
IP40
Grado di protezione
Peso
Min. 98m/s
2 (4 volte nelle 3 direzioni)
Resistenza agli urti
Min. 980m/s
2 (5 volte nelle 3 direzioni)
da 10 a 55Hz: (1 ciclo min.) - con doppia ampiezza di 0.5 (10 min. nelle 3 direzioni)
Resist. alle vibrazioni
da 10 a 55Hz: con doppia ampiezza di 0.75 mm (1 ora nelle 3 direzioni)
Funzionale
Distruttiva
Funzionale
Distruttiva
Tra ingresso ed uscita
Tra la parte attiva e l’involucro
Tra i contatti
Resistenza di isolamento
2,000Vrms per 1 minuti tra ingresso ed uscita
2,000Vrms per 1 minuto tra la parte attiva e l’involucro
1,000Vrms per 1 minuto tra i contatti
Tensione breakdown
Errore di impostazione
Errore dovuto alla tensione
Resistenza iniziale
100ms
Min. tempo di spegnimento
55
°C
Max. aumento di temperatura
Lega in argento
Lega di argento placcata oro
120g
130g
Materiale dei contatti
Errore dovuto alla temperatura
2 contatti in scambio
Disposizione dei contatti
Modo di funzionamento
2,6 VA (in AC)
Potenza assorbita
Specifiche
Precisione
di tempo
Contatti
Vita
Caratteristiche
elettriche
Caratteristiche
meccaniche
Condizioni
ambientali
Varie
PM5S-M
Min. 100M
ON ritardata
OFF/ON ciclica
ON/OFF ciclica
OFF ritardata
ON 1 ciclo
Uscita ad impulso
(con contatto istantaneo)
1,4 W (in DC)
PM5S-A/S/M
SCHEMA DI COLLEGAMENTO
PM5S-A
• 2 contatti in scambio
PM5S-S
• 2 contatti in scambio
Contatti
PM5S-M
• 1 contatto in scambio
• 1 contatto istantaneo in scambio
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Contatto
temporizzato
Contatto
instantaneo
Segnale
Segnale


Similar Part No. - PM5S-M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
PM5-A17 ETC1-PM5-A17 Datasheet
297Kb / 2P
   WATER TIGHT PANEL MOUNT LED ASSEMBLY, 12.7MM MOUNTING
logo
Bivar, Inc.
PM5-A17B110AC BIVAR-PM5-A17B110AC Datasheet
234Kb / 2P
   WATER TIGHT PANEL MOUNT LED ASSEMBLY, 12.7MM MOUNTING
02/23/11
PM5-A17B110AC BIVAR-PM5-A17B110AC Datasheet
234Kb / 2P
   WATER TIGHT PANEL MOUNT LED ASSEMBLY, 12.7MM MOUNTING
02/23/11
PM5-A17B110AC BIVAR-PM5-A17B110AC Datasheet
234Kb / 2P
   WATER TIGHT PANEL MOUNT LED ASSEMBLY, 12.7MM MOUNTING
02/23/11
PM5-A17B110AC BIVAR-PM5-A17B110AC Datasheet
234Kb / 2P
   WATER TIGHT PANEL MOUNT LED ASSEMBLY, 12.7MM MOUNTING
02/23/11
More results

Similar Description - PM5S-M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
289-401 WAGO-289-401 Datasheet
274Kb / 5P
   Interface module; Pluggable connector per DIN 41651
289-402 WAGO-289-402 Datasheet
274Kb / 5P
   Interface module; Pluggable connector per DIN 41651
706-753-300-300 WAGO-706-753-300-300 Datasheet
100Kb / 4P
   Connection cable; 14-pole; Pluggable connector per DIN 41651
23.11.2021
289-403 WAGO-289-403 Datasheet
274Kb / 5P
   Interface module; Pluggable connector per DIN 41651; Male connector
289-431 WAGO-289-431 Datasheet
238Kb / 5P
   Interface module; Pluggable connector per DIN 41612; 64-pole
289-531 WAGO-289-531 Datasheet
347Kb / 5P
   Interface module; Pluggable connector per DIN 41612; 64-pole
706-100-326-200 WAGO-706-100-326-200 Datasheet
61Kb / 3P
   Connection cable; 26-pole; Pluggable connector per DIN 41651
23.11.2021
706-100-334-300 WAGO-706-100-334-300 Datasheet
61Kb / 3P
   Connection cable; 34-pole; Pluggable connector per DIN 41651
23.11.2021
706-100-340-200 WAGO-706-100-340-200 Datasheet
61Kb / 3P
   Connection cable; 40-pole; Pluggable connector per DIN 41651
23.11.2021
706-150-314-300 WAGO-706-150-314-300 Datasheet
57Kb / 2P
   Connection cable; 14-pole; Pluggable connector per DIN 41651
23.11.2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com