Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

DS90CR288A Datasheet(PDF) 11 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
Part # DS90CR288A
Description  28-Bit Channel Link-85MHz
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

DS90CR288A Datasheet(HTML) 11 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button DS90CR288A Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) DS90CR288A Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) DS90CR288A Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) DS90CR288A Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) DS90CR288A Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) DS90CR288A Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) DS90CR288A Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) DS90CR288A Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) DS90CR288A Datasheet HTML 15Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
11
http://www.national.com/JPN/
AC
タイミング図
タイミング図
タイミング図
タイミング図 ( つづき)
C
─セットアップ / ホールド・タイム ( 内部データ・サンプリング長 ) は Rspos ( レシーバ入力ストローブ・ポジション ) min と max により定義されます。
Tppos
─トランスミッタ出力パルス・ポジション (minと max)
RSKM
≧ケーブル・スキュー+ソース・クロック・ジッタ ( 連続する 2 クロック間 ) (Note 7) + ISI ( 伝送波形干渉 ) (Note 8)
ケーブル・スキュー─通常 10 ∼ 40ps/300mm、ケーブルにより異なります。
Note 7:
ジッタは 85MHz で 150ps 以下。
Note 8:
ISI
は内部配線によります。
FIGURE 16. Receiver LVDS Input Skew Margin
DS90CR287 MTD56 (TSSOP)
パッケージ端子説明−チャネル・リンク・トランスミッタ
パッケージ端子説明−チャネル・リンク・トランスミッタ
パッケージ端子説明−チャネル・リンク・トランスミッタ
パッケージ端子説明−チャネル・リンク・トランスミッタ
DS90CR287 SLC64A (FBGA)
パッケージ端子要約−チャネル・リンク・トランスミッタ
パッケージ端子要約−チャネル・リンク・トランスミッタ
パッケージ端子要約−チャネル・リンク・トランスミッタ
パッケージ端子要約−チャネル・リンク・トランスミッタ
端子名
端子名
端子名
端子名
I/O
No.
説明
説明
説明
説明
TxIN
I
28
TTL
レベル入力。
TxOUT
O4
正の LVDS 差動データ出力
TxOUT
O4
負の LVDS 差動データ出力
TxCLK IN
I
1
TTL
レベルのクロック入力。立ち上がりエッジがデータ取り込みに使用されます。端子名は TxCLK
IN
です。「アプリケーション情報」を参照して下さい。
TxCLK OUT
O1
正の LVDS 差動クロック出力
TxCLK OUT
O1
負の LVDS 差動クロック出力
PWR DOWN
I1
TTL
レベル入力。入力が Low にアサートされると、出力は TRI-STATE になり、パワー・ダウン時に
低電流となります。「アプリケーション情報」を参照して下さい。
VCC
I4
TTL
入力用の電源ピン
GND
I
5
TTL
入力用のグラウンド・ピン
PLL VCC
I1
PLL
用の電源ピン
PLL GND
I
2
PLL
用のグラウンド・ピン
LVDS VCC
I
1
LVDS
出力用の電源ピン
LVDS GND
I
3
LVDS
出力用のグラウンド・ピン
端子名
端子名
端子名
端子名
I/O
No.
説明
説明
説明
説明
TxIN
I
28
TTL
レベル入力。
TxOUT
O4
正の LVDS 差動データ出力
TxOUT
O4
負の LVDS 差動データ出力
TxCLK IN
I1
TTL
レベルのクロック入力。 立ち上がりエッジがデータ取り込みに使用されます。 端子名は TxCLK
IN
です。「アプリケーション情報」を参照して下さい。
TxCLK OUT
O1
正の LVDS 差動クロック出力
TxCLK OUT
O1
負の LVDS 差動クロック出力
PWR DOWN
I1
TTL
レベル入力。 入力が Low にアサートされると、出力は TRI-STATE になり、パワー・ダウン時
に低電流となります。「アプリケーション情報」を参照して下さい。
VCC
I
4
TTL
入力用の電源ピン
GND
I
5
TTL
入力用のグラウンド・ピン


Similar Part No. - DS90CR288A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
National Semiconductor ...
DS90CR288A NSC-DS90CR288A Datasheet
362Kb / 16P
   3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28-Bit Channel Link-85 MHz
DS90CR288AMTD NSC-DS90CR288AMTD Datasheet
308Kb / 15P
   3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28-Bit Channel Link-85 MHZ
DS90CR288AMTD NSC-DS90CR288AMTD Datasheet
362Kb / 16P
   3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28-Bit Channel Link-85 MHz
logo
Texas Instruments
DS90CR288AMTD TI1-DS90CR288AMTD Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   DS90CR287/DS90CR288A 3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28-Bit Channel Link - 85MHz
DS90CR288AMTD/NOPB TI1-DS90CR288AMTD/NOPB Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   DS90CR287/DS90CR288A 3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28-Bit Channel Link - 85MHz
More results

Similar Description - DS90CR288A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
DS90CR281 TI1-DS90CR281 Datasheet
319Kb / 15P
[Old version datasheet]   28-Bit Channel Link
logo
National Semiconductor ...
DS90CR281 NSC-DS90CR281 Datasheet
277Kb / 14P
   28-Bit Channel Link
logo
Texas Instruments
DS90CR287MTDX TI1-DS90CR287MTDX Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   DS90CR287/DS90CR288A 3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28-Bit Channel Link - 85MHz
logo
National Semiconductor ...
DS90CR283 NSC-DS90CR283 Datasheet
277Kb / 14P
   28-Bit Channel Link-66 MHz
DS90CR283 NSC-DS90CR283_01 Datasheet
277Kb / 13P
   28-Bit Channel Link-66 MHz
logo
Texas Instruments
DS90UB927-Q1 TI-DS90UB927-Q1 Datasheet
1Mb / 56P
[Old version datasheet]   5MHz - 85MHz 24-bit Color FPD-Link III Serializer with Bidirectional Control Channel
logo
National Semiconductor ...
DS90CF366 NSC-DS90CF366_06 Datasheet
781Kb / 16P
   3.3V LVDS Receiver 24-Bit Flat Panel Display (FPD) Link-85MHz, 3.3V LVDS Receiver 18-Bit Flat Panel Display (FPD) Link-85MHz
logo
Texas Instruments
DS90UH927Q TI-DS90UH927Q Datasheet
1Mb / 59P
[Old version datasheet]   5MHz - 85MHz 24-bit Color FPD-Link III Serializer with HDCP
logo
STMicroelectronics
STLVDS385 STMICROELECTRONICS-STLVDS385 Datasheet
260Kb / 14P
   3.3V PROGRAMMABLE LVDS TRANSMITTER 24-BIT FLAT PANEL DISPLAY (FPD) LINK-85MHZ
logo
National Semiconductor ...
DS90CR211 NSC-DS90CR211 Datasheet
255Kb / 14P
   21-Bit Channel Link
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com