Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

EL240A10-24 Datasheet(PDF) 6 Page - Crydom Inc.,

Part # EL240A10-24
Description  EL Series
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CRYDOM [Crydom Inc.,]
Direct Link  http://www.crydom.com/en/index.shtml
Logo CRYDOM - Crydom Inc.,

EL240A10-24 Datasheet(HTML) 6 Page - Crydom Inc.,

  EL240A10-24 Datasheet HTML 1Page - Crydom Inc., EL240A10-24 Datasheet HTML 2Page - Crydom Inc., EL240A10-24 Datasheet HTML 3Page - Crydom Inc., EL240A10-24 Datasheet HTML 4Page - Crydom Inc., EL240A10-24 Datasheet HTML 5Page - Crydom Inc., EL240A10-24 Datasheet HTML 6Page - Crydom Inc., EL240A10-24 Datasheet HTML 7Page - Crydom Inc.,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Datasheet
Panel Mount
Do not forget to visit us at: www.crydom.com
Copyright © 2017 Crydom Inc. Specifications subject to change without notice.
DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / 危险
HAZARD OF
ELECTRIC
SHOCK,
EXPLOSION,
OR ARC FLASH.
Disconnect all
power before
installing or
working with
this equipment.
Verify all
connections
and replace all
covers before
turning on
power.
Failure to follow
these
instructions will
result in death
or serious injury.
RIESGO DE
DESCARGA
ELECTRICA O
EXPLOSION.
Desconectar
todos los
suministros de
energia a este
equipo antes
de trabajar
con este equipo.
Verificar todas
las conexiones
y colocar todas
las tapas antes
de energizer
el equipo.
El
incumplimiento
de estas
instrucciones
puede provocar
la muerte o
lesiones serias.
RISQUE DE
DESCHARGE
ELECTRIQUE
OU EXPLOSION
Eteindre
toutes les
sources
d'énergie de
cet appareil
avant de
travailler
dessus de cet
appareil
Vérifier tous
connections, et
remettre tous
couverts en
olace avant de
mettre sous
De non-suivi de
ces instructions
provoquera la
mort ou des
lésions sérieuses
sérieuses.
GEFAHR EINES
ELEKTRISCHE
N SCHLAGES
ODER EINER
EXPLOSION.
Stellen Sie
jeglichen
Strom ab, der
dieses Gerät
versorgt, bevor
Sie an dem
Gerät Arbeiten
durchführen
Vor dem
Drehen auf
Energie alle
Anschlüsse
überprüfen
und alle
Abdeckungen
ersetzen.
Unterlassung
dieser
Anweisungen
können zum
Tode oder zu
schweren
Verletzungen
führen.
RISCHIO DI
SCOSSA
ELETTRICA O
DELL’ESPLOSIONE.
Spenga tutta
l'alimentazione
che fornisce
questa
apparecchiatura
prima di lavorare
a questa
apparecchiatura
Verificare tutti
i collegamenti
e sostituire
tutte le coperture
prima
dell’accensione
L'omissione di
queste istruzioni
provocherà la
morte o
lesioni serie
存在电击、
爆炸或电弧
闪烁危险
在操作此设
备之前请先
关闭电源。
若不遵守这些说明,
可能会导致严重的
人身伤害甚至死亡。
WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / 警告
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT
ENCLOSURE
• The product's side panels may be hot, allow
the product to cool before touching.
• Follow proper mounting instructions including
torque values.
• Do not allow liquids or foreign objects to enter
this product.
Failure to follow these instructions can result in
serious injury, or equipment damage.
RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE
SURCHAUFFE DU BOITIER
• Les panneaux latéraux du produit peuvent être
chauds. Laisser le produit refroidir avant de le
toucher.
• Respecter les consignes de montage, et
notamment les couples de serrage.
• Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps
étrangers à l'intérieur du produit.
Le non-respect de cette directive peut entraîner,
des lésions corporelles graves ou des
dommages matériels.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann
Körperverletzung oder Materialschäden
zur Folge haben.
GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND
GEHÄUSEERHITZUNG
• Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie
das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren.
• Beachten Sie die Montageanweisungen,
• Führen Sie keine Flüssigkeiten oder
Fremdkörper in das Produkt ein.
Si no se respetan estas precauciones pueden
producirse graves lesiones, daños materiales.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE
SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD
• Los paneles laterales del producto pueden
estar calientes. Esperar que el producto se
enfríe antes de tocarlo.
• Respetar las instrucciones de montaje, y en
particular los pares de apretado.
• No dejar que penetren líquidos o cuerpos
extraños en el producto.
La mancata osservanza di questa precauzione può
causare gravi rischi per l'incolumità personale o
danni alle apparecchiature.
RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO
CALDO
• I pannelli laterali dell'apparecchio possono
scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto
prima di toccarlo.
• Seguire le istruzioni di montaggio corrette.
• Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo
apparecchio.
如不能正确执行这些操作说明,
极有可能造成严重人体伤害或者设备的损坏。
材料损坏和高温外壳的危险性
• 产品的一侧面板可能很热,在其冷却前请
不要触碰。
• 遵照正确的安装说明,包括扭矩值。
• 请勿让液体及其他异物进入本产品。


Similar Part No. - EL240A10-24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Crydom Inc.,
EL240A10-24 CRYDOM-EL240A10-24 Datasheet
668Kb / 5P
   Ratings of 5A, 10A and 20A @ 24-280 VAC
EL240A10-24 CRYDOM-EL240A10-24 Datasheet
843Kb / 7P
   EL Series
EL240A10-24 CRYDOM-EL240A10-24 Datasheet
843Kb / 7P
   EL Series
More results

Similar Description - EL240A10-24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Crydom Inc.,
EL240A5R-05 CRYDOM-EL240A5R-05 Datasheet
843Kb / 7P
   EL Series
logo
Sharma Electro Componen...
EL SHARMA-EL Datasheet
339Kb / 1P
   EL series
logo
Crydom Inc.,
EL240A10R-24 CRYDOM-EL240A10R-24 Datasheet
843Kb / 7P
   EL Series
EL240A30R-24 CRYDOM-EL240A30R-24 Datasheet
843Kb / 7P
   EL Series
logo
Vishay Siliconix
SIHP30N60AEL VISHAY-SIHP30N60AEL Datasheet
118Kb / 7P
   EL Series Power MOSFET
08-Feb-17
SIHA30N60AEL VISHAY-SIHA30N60AEL Datasheet
119Kb / 7P
   EL Series Power MOSFET
08-Feb-17
SIHA22N60EL VISHAY-SIHA22N60EL Datasheet
169Kb / 8P
   EL Series Power MOSFET
01-Jan-2022
SIHG22N60EL VISHAY-SIHG22N60EL Datasheet
208Kb / 10P
   EL Series Power MOSFETs
01-Jan-2022
SIHG73N60AEL VISHAY-SIHG73N60AEL Datasheet
119Kb / 7P
   EL Series Power MOSFET
08-Feb-17
SIHP22N60EL VISHAY-SIHP22N60EL Datasheet
145Kb / 7P
   EL Series Power MOSFET
08-Feb-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com