Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

DMS3100A10SL-10PW Datasheet(PDF) 11 Page - DDK Ltd.

Part # DMS3100A10SL-10PW
Description  MIL-DTL-5015 Style Circular Connectors
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DDK [DDK Ltd.]
Direct Link  http://www.ddknet.co.jp/English/index.html
Logo DDK - DDK Ltd.

DMS3100A10SL-10PW Datasheet(HTML) 11 Page - DDK Ltd.

Back Button DMS3100A10SL-10PW Datasheet HTML 7Page - DDK Ltd. DMS3100A10SL-10PW Datasheet HTML 8Page - DDK Ltd. DMS3100A10SL-10PW Datasheet HTML 9Page - DDK Ltd. DMS3100A10SL-10PW Datasheet HTML 10Page - DDK Ltd. DMS3100A10SL-10PW Datasheet HTML 11Page - DDK Ltd. DMS3100A10SL-10PW Datasheet HTML 12Page - DDK Ltd. DMS3100A10SL-10PW Datasheet HTML 13Page - DDK Ltd. DMS3100A10SL-10PW Datasheet HTML 14Page - DDK Ltd. DMS3100A10SL-10PW Datasheet HTML 15Page - DDK Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
http://www.ddknet.co.jp
D/MS A/B Series
◎ Specifications and/or dimensions in this catalog are subject to change without notice.
 Your checking the latest specifications with our drawings would be highly appreciated.
Unit:mm
11
○Wall Mount Receptacle
Panel Mounting Dimension
Shell Size
Y
R±0.13
T
U2 (Min.)
A2
Panel Mounting
Screw(Ref)
F Gasket
12S
50
20.62
3.05
19.8
3.0
M3
P-100841-12
14S
53
23.01
3.05
23.0
3.0
M3
P-100841-14
16S, 16
56
24.61
3.05
26.1
3.0
M3
P-100841-16
18
59
26.97
3.05
29.3
3.0
M3
P-100841-18
20
62
29.36
3.05
32.5
3.0
M3
P-100841-20
22
70
31.75
3.05
35.7
3.0
M3
P-100841-22
24
73
34.92
3.75
38.8
3.0
M3.5
P-100841-24
28
80
36.67
3.75
45.2
3.0
M3.5
P-100841-28
32
86
44.45
4.40
51.5
3.0
M4
P-100841-32
36
92
49.23
4.40
57.9
3.0
M4
P-100841-36
Shell
Size
A
B Min.
FullThread
K±0.5
L Max.
M
φ N±0.5
R±0.12
S±0.5
φT
+0.34
0
Dia.
V
W
Min. Full
Thread
12S
3/4-20UNEF
9.60
2.00
37.49
14.48
19.9
20.62
27.80
3.05
5/8-24UNEF
9.53
14S
7/8-20UNEF
9.53
2.00
37.49
14.48
22.3
23.02
30.20
2.93
3/4-20UNEF
9.65
16S
1-20UNEF
9.53
2.00
37.30
14.47
25.6
24.60
32.54
3.05
7/8-20UNEF
9.53
16
1-20UNEF
15.88
3.35
47.89
19.25
25.6
24.61
32.54
2.93
7/8-20UNEF
9.53
18
1 1/8-18UNEF 15.88
3.35
51.06
19.24
28.6
26.99
34.92
2.93
1-20UNEF
9.53
20
1 1/4-18UNEF 15.88
3.35
54.25
19.24
31.9
29.37
38.10
2.93
1 3/16-18UNEF
9.53
22
1 3/8-18UNEF 15.88
3.35
54.24
19.20
34.9
31.75
41.27
3.05
1 3/16-18UNEF
9.53
24
1 1/2-18UNEF 15.88
3.35
57.36
20.80
38.2
34.93
44.45
3.61
1 7/16-18UNEF
9.53
28
1 3/4-18UNS
15.88
3.35
57.36
20.80
44.5
39.67
50.80
3.61
1 7/16-18UNEF
9.53
32
2-18UNS
15.88
3.35
60.56
22.40
51.4
44.45
56.90
4.27
1 3/4-18UNS
11.13
36
2 1/4-16UN
15.88
3.35
60.50
22.42
57.1
49.20
63.50
4.40
2-18UNS
12.70
+0.78
0
   
第一電子工業株式会社
第3角法
5
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
試作
常備
mm
K-111606-××(1/4)
石井
’05. 9. 6
’05. 9. 6
石井
(ウォールレセプタクルシェル)
D/MS3100A20-××××(××)
鶴見
’05. 9. 7
’05. 9. 7
山本
R
T Dia.
R
S
L
B
W
M
K
T Dia.
U2
A2
Screw
V
A
Y
Panel
   
第一電子工業株式会社
第3角法
5
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
試作
常備
mm
K-111606-××(1/4)
石井
’05. 9. 6
’05. 9. 6
石井
(ウォールレセプタクルシェル)
D/MS3100A20-××××(××)
鶴見
’05. 9. 7
’05. 9. 7
山本
R
T Dia.
R
S
L
B
W
M
K
T Dia.
U2
A2
Screw
V
A
Y
Panel
   
第一電子工業株式会社
第3角法
5
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
試作
常備
mm
K-111606-××(1/4)
石井
’05. 9. 6
’05. 9. 6
石井
(ウォールレセプタクルシェル)
D/MS3100A20-××××(××)
鶴見
’05. 9. 7
’05. 9. 7
山本
R
T Dia.
R
S
L
B
W
M
K
T Dia.
U2
A2
Screw
V
A
Y
Panel
   
第一電子工業株式会社
第3角法
5
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
試作
常備
mm
K-111606-××(1/4)
石井
’05. 9. 6
’05. 9. 6
石井
(ウォールレセプタクルシェル)
D/MS3100A20-××××(××)
鶴見
’05. 9. 7
’05. 9. 7
山本
R
T Dia.
R
S
L
B
W
M
K
T Dia.
U2
A2
Screw
V
A
Y
Panel
① Connector Style
3100A Wall Mount Receptacle
② Shell Size
12S, 14S, 16S, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36
③ Insert Arrangement
Refer to page 9 – page 10.
④ Contact Type
P : Pin Contact,
S : Socket Contact
⑤ Alternate Key Positions Omit : Standard Position, W,X,Y,Z : Refer to page 8.
⑥ Deviation
Omit : Silver Plated Contacts (Standard)
(62) : Gold Plated Contacts (0.5 μ m AU over Ni)
D/MS3100A18-10PY (62)
② ③
④ ⑤
D/MS3100A is a receptacle connector which is
mounted on the panel or the chassis with the cable
terminated on the backend. This can mate with all of
D/MS plug connectors.
+0.78
0
◎ Cable clamp (D/MS3057- □□ A) is available.
Rear Mounting


Similar Part No. - DMS3100A10SL-10PW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DDK Ltd.
DMS3100E10SL DDK-DMS3100E10SL Datasheet
3Mb / 33P
   MIL-C-5015 Compatible Environment Resistant Type
DMS3100E10SL-29PBSL-0 DDK-DMS3100E10SL-29PBSL-0 Datasheet
1Mb / 26P
   MIL-DTL-5015 Compatible Environment Resistant Type
DMS3100E10SL-29PBSL-1 DDK-DMS3100E10SL-29PBSL-1 Datasheet
1Mb / 26P
   MIL-DTL-5015 Compatible Environment Resistant Type
DMS3100E10SL-29PBSL-2 DDK-DMS3100E10SL-29PBSL-2 Datasheet
1Mb / 26P
   MIL-DTL-5015 Compatible Environment Resistant Type
DMS3100E10SL-29PBSN-0 DDK-DMS3100E10SL-29PBSN-0 Datasheet
1Mb / 26P
   MIL-DTL-5015 Compatible Environment Resistant Type
More results

Similar Description - DMS3100A10SL-10PW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DDK Ltd.
DMS3106A10SL-29SW(D190) DDK-DMS3106A10SL-29SW(D190) Datasheet
1Mb / 10P
   Waterproof Circular Connectors (MIL-DTL-5015 Compatible)
logo
Amphenol Corporation
MS3102A18-3PW AMPHENOL-MS3102A18-3PW Datasheet
2Mb / 73P
   Amphenol MIL-DTL-5015 and MIL-5015
12-020 AMPHENOL-12-020 Datasheet
2Mb / 73P
   MIL-DTL-5015 and Mil-5015 Type Standard Cylindrical Connectors
MS3102A14S-7S AMPHENOL-MS3102A14S-7S Datasheet
1Mb / 54P
   MIL-DTL-5015 and MIL-5015 Type Standard Cylindrical Connectors
logo
Amphenol Aerospace Oper...
1928309 AAO-1928309 Datasheet
3Mb / 33P
   MIL-DTL-5015, Matrix
logo
Amphenol Corporation
MS3102R28-21PY AMPHENOL-MS3102R28-21PY Datasheet
2Mb / 73P
   Amphenol MIL-DTL-5015 and MIL-5015 Type Standard Cylindrical Connectors
MS3106F2222S AMPHENOL-MS3106F2222S Datasheet
1Mb / 53P
   Amphenol MIL-DTL-5015 and MIL-5015 Type Standard Cylindrical Connectors
MS3102R14S-7P AMPHENOL-MS3102R14S-7P Datasheet
2Mb / 73P
   Amphenol MIL-DTL-5015 and MIL-5015 Type Standard Cylindrical COnnectors
10-597107-171 AMPHENOL-10-597107-171 Datasheet
2Mb / 73P
   Amphenol MIL-DTL-5015 and MIL-5015 Type Standard Cylindrical Connectors
MS3102A12S-3S AMPHENOL-MS3102A12S-3S Datasheet
2Mb / 73P
   Amphenol MIL-DTL-5015 and MIL-5015 Type Standard Cylindrical Connectors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com