Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

D2SBA60 Datasheet(PDF) 3 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Part # D2SBA60
Description  Single In-line Package
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Direct Link  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

D2SBA60 Datasheet(HTML) 3 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  D2SBA60_17 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D2SBA60_17 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D2SBA60_17 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D2SBA60_17 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
ご 注 意
1. ご採用に際しては、別途仕様書をご請求の上、ご確認をお願いいたします。
2. 本資料に記載されている当社製品の品質水準は、一般的な信頼度が要求される標準用途を意図しています。
その製品の故障や誤動作が直接生命や人体に影響を及ぼすような極めて高い品質、信頼度を要求される特
別、特定用途の機器、装置にご使用の場合には必ず事前に当社へご連絡の上、確認を得て下さい。 当社の
製品の品質水準は以下のように分類しております。
【標準用途】
コンピュータ、OA 等の事務機器、通信用端末機器、計測器、AV 機器、アミューズメント機器、家電、
工作機器、パーソナル機器、産業用機器等
【特別用途】
輸送機器(車載、船舶等)、基幹用通信機器、交通信号機器、防災/防犯機器、各種安全機器、医療
機器等
【特定用途】
原子力制御システム、航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、生命維持のための装置、システム
3. 当社は品質と信頼性の向上に絶えず努めていますが、必要に応じ、安全性を考慮した冗長設計、延焼防止
設計、誤動作防止設計等の手段により結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等が防止できるようご
検討下さい。
4. 本資料に記載されている内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承下さ
い。製品のご購入に際しましては事前に当社または特約店へ最新の情報をご確認下さい。
5. 本資料の使用によって起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、当社は一切その責任を負
いません。
6. 本資料によって第三者または当社の特許権その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うもの
ではありません。
7. 本資料に記載されている製品が、外国為替及び外国貿易管理法に基づき規制されている場合、輸出には同
法に基づく日本国政府の輸出許可が必要です。
8. 本資料の一部または全部を当社に無断で転載または複製することを堅くお断りいたします。


Similar Part No. - D2SBA60_17

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shindengen Electric Mfg...
D2SBA60 SHINDENGEN-D2SBA60 Datasheet
272Kb / 5P
   General Purpose Rectifiers(600V 1.5A)
More results

Similar Description - D2SBA60_17

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shindengen Electric Mfg...
D3SB60 SHINDENGEN-D3SB60_17 Datasheet
444Kb / 4P
   Single In-line Package
D4SBL20U SHINDENGEN-D4SBL20U_17 Datasheet
615Kb / 4P
   Single In-line Package
D15XBN20 SHINDENGEN-D15XBN20_17 Datasheet
573Kb / 4P
   Single In-line Package
UD2KB80 SHINDENGEN-UD2KB80_17 Datasheet
828Kb / 4P
   Single In-line Package
UD3KB80 SHINDENGEN-UD3KB80_17 Datasheet
821Kb / 4P
   Single In-line Package
D5SB60 SHINDENGEN-D5SB60_17 Datasheet
440Kb / 4P
   Single In-line Package
D20XB60 SHINDENGEN-D20XB60_17 Datasheet
433Kb / 4P
   Single In-line Package
D30XBN20 SHINDENGEN-D30XBN20_17 Datasheet
574Kb / 4P
   Single In-line Package
D4SBN20 SHINDENGEN-D4SBN20_17 Datasheet
575Kb / 4P
   Single In-line Package
D2SB60A SHINDENGEN-D2SB60A_17 Datasheet
414Kb / 4P
   Single In-line Package
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com