Electronic Components Datasheet Search |
|
320820908 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics |
|
320820908 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics |
1 / 2 page CONTRINEX AG Industrial Electronics route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com Induktive Sensoren Détecteurs inductifs Inductive sensors Durchmesser Schaltabstand Einbau Diamètre Portée Montage Diameter Operating distance Mounting SO 9001:20 00 M ana geme n Reg. N° 11397 data sheet Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams PNP NPN S12 *(UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23 °C ± 5 °C) Steckerbelegung (Sicht auf Gerät) Attribution des pins (vue sur appareil) Pin assignment (view onto device) * * *(2) N.C. *(2) N.C. M12 8 mm nicht bündig non noyable non-embeddable Appareil à portée étendue, boîtier cylindrique M12 Device with increased operating distance, cylindrical housing M12 Ausführung mit erhöhtem Schalt- abstand, Gehäuse zylindrisch M12 Wichtigste Eigenschaften: − Gehäuse zylindrisch M12, Länge 50 mm (Kabel), 60 mm (Stecker), Material Messing vernickelt − Kurze Ausführung, Länge 35 mm (Kabel) / 45 mm (Stecker) − Betriebsspannung 10 ... 30 VDC, Ausgangsstrom 200 mA − LED, Kurzschlussschutz, Induktions- schutz, Verpolungsschutz eingebaut − PNP- und NPN-Ausführung, Schlies- ser und Öffner Caractéristiques principales: − Boîtier cylindrique M12, longueur 50 mm (câble) / 60 mm (connecteur), en laiton nickelé − Version courte, longueur boîtier 35 mm (câble) / 45 mm (connecteur) − Tension de service 10 ... 30 VDC, courant à la sortie 200 mA − LED, protections contre les courts- circuits, les surtensions induites et l'inversion de tension incorporées − Disponible en PNP, NPN, à fermeture et à ouverture Main features: − Housing length 50 mm (cable) / 60 mm (connector), cylindrical M12, nickel- plated brass − Short version, housing length 35 mm (cable) / 45 mm (connector) − Supply voltage 10 ... 30 VDC, output current 200 mA − LED,protectionsagainstshort-circuits, induced overvoltages and power sup- ply reversal built-in − PNP and NPN, N.O. and N.C. exe- cutions Technische Daten: (gemäss IEC 60947-5-2) Bemessungsschaltabstand sn Hysterese Normmessplatte Wiederholgenauigkeit Betriebsspannungsbereich UB Zulässige Restwelligkeit Ausgangsstrom Spannungsabfall an Ausgängen Leerlaufstrom Sperrstrom der Ausgänge Schaltfrequenz Oszillatorfrequenz Bereitschaftsverzögerung LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr) LED (0,8 sr < s ≤ sr) IO-Link (nur PNP Ausführung, Schliesser) Umgebungstemperaturbereich TA Temperaturdrift von sr Kurzschlussschutz Verpolungsschutz Induktionsschutz Schocken und Schwingen Leitungslänge Gewicht (Kabel / Stecker) Schutzart EMV-Schutz: IEC 60947-5-2 (7.2.3.1) IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 Material Gehäuse Aktive Fläche Anschlusskabel (andere Längen auf Anfrage) Anschlussstecker Caractéristiques techniques: (selon CEI 60947-5-2) Portée nominale sn Hystérèse Cible normalisée Reproductibilité Tension de service UB Ondulation admissible Courant de sortie Chute de tension aux sorties Courant hors-charge Courant résiduel Fréquence de commutation Fréquence d'oscillateur Retard à la disponibilité LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr) LED (0,8 sr < s ≤ sr) IO-Link (version PNP, à fermeture) Plage de température ambiante TA Dérive en température de sr Protection contre les courts-circuits Protection contre les inversions Protection contre tensions induites Chocs et vibrations Longueur du câble Poids (câble / connecteur) Indice de protection Protection CEM: CEI 60947-5-2 (7.2.3.1) CEI 61000-4-2 CEI 61000-4-3 CEI 61000-4-4 Matériau du boîtier Face sensible Câble de raccordement (autres longueurs sur demande) Connecteur Technical data: (according to IEC 60947-5-2) Rated operating distance sn Hysteresis Standard target Repeat accuracy Supply voltage range UB Max. ripple content Output current Output voltage drop No-load supply current Leakage current Switching frequency Oscillator frequency Time delay before availability LED (0 ≤ s ≤ 0.8 sr) LED (0.8 sr < s ≤ sr) IO-Link (PNP, N.O. version only) Ambient temperature range TA Temperature drift of sr Short-circuit protection Voltage reversal protection Induction protection Shocks and vibration Cable length Weight (cable / connector) Degree of protection EMC protection: IEC 60947-5-2 (7.2.3.1) IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 Housing material Sensing face Connection cable (other lengths on request) Connector 8 mm ≤ 20 % sr 24 x 24 x 1 mm 0,4 mm* 10 ... 30 VDC ≤ 20% UB ≤ 200 mA ≤ 2,0 V bei / à / at 200 mA ≤ 10 mA ≤ 0,1 mA ≤ 1'400 Hz 380 kHz ≤ 50 msec. an / allumée / on blinkend / clignotante / blinking integriert / intégré / built-in -25 ... + 70 °C ≤ 10% eingebaut / intégrée / built-in eingebaut / intégrée / built-in eingebaut / intégrée / built-in IEC 60947-5-2 / 7.4 300 m max. 94 g, 89 g (-120) / 29 g, 24 g (-120) IP 67 5 kV Level 2 Level 3 Level 3 Messing vernickelt / laiton nickelé / nickel-plated brass PBTP PVC 3 x 0,34 mm2 / 42 x 0,10 mm Ø / 2 m S12 DW - A - 63 - M12 |
Similar Part No. - 320820908 |
|
Similar Description - 320820908 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |