Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320520641 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320520641
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520641 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520641 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520641 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
S8
PNP
NPN
*(UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23
oC ± 5 oC)
Steckerbelegung (Gerät)
Attribution des pins (appareil)
Pin assignment (device)
data sheet
8x8x40mm
3 mm
quasi-bündig
quasi-noyable
quasi-embeddable
Ausführung mit grossem
Schaltabstand / Rechteckiges
Gehäuse, 8x8x40 mm
Appareil à longue portée
Boîtier carré, 8x8x40 mm
Long operating distance model
Square housing, 8x8x40 mm
Wichtigste Eigenschaften:
− Grosser Schaltabstand: 3 mm
− Betriebsspannung 10...30 VDC,
Ausgangsstrom 200 mA
− LED, Kurzschlussschutz, Induktions­
schutz, Verpolungsschutz eingebaut
− PNP­ und NPN­ Ausführung, Schlies­
ser und Öffner
− Anschluss über Kabel oder Stecker
S8
Caractéristiques principales:
− Grande portée: 3 mm
− Tension de service 10 ... 30 VDC,
courant à la sortie 200 mA
− LED, protections contre les courts­
circuits, les surtensions induites et
l'inversion de tension incorporées
− Disponibles en PNP, NPN, à fermeture
et à ouverture
− Raccordement par câble ou par con­
necteur S8
Main features:
− Long operating distance: 3 mm
− Supply voltage 10 ... 30 VDC, output
current 200 mA
− LED, protections against short­cir­
cuits, induced overvoltages and
power supply reversal built­in
− PNP and NPN executions, N.O. and
N.C.
− Cable and S8 connector versions
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947­5­2)
Bemessungsschaltabstand sn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
Betriebsspannungsbereich UB
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Sperrstrom der Ausgänge
Schaltfrequenz
Oszillatorfrequenz
Bereitschaftsverzögerung
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
Umgebungstemperaturbereich TA
Temperaturdrift von sr
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
Schocken und Schwingen
Leitungslänge
Gewicht (Kabel / Stecker)
Schutzart
EMV ­ Schutz:
IEC 60947­5­2 (7.2.3.1.)
IEC 61000­4­2
IEC 61000­4­3
IEC 61000­4­4
Gehäusematerial
Aktive Fläche
Anschlusskabel (andere Längen auf
Anfrage)
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947­5­2)
Portée nominale sn
Hystérèse
Cible normalisée
Reproductibilité
Tension de service UB
Ondulation admissible
Courant de sortie
Chute de tension aux sorties
Courant hors­charge
Courant résiduel
Fréquence de commutation
Fréquence d'oscillateur
Retard à la disponibilité
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
Plage de température ambiante TA
Dérive en température de sr
Protection contre les courts­circuits
Protection contre les inversions
Protection contre tensions induites
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids (câble / connecteur)
Classe de protection
Protection CEM:
CEI 60947­5­2 (7.2.3.1.)
CEI 61000­4­2
CEI 61000­4­3
CEI 61000­4­4
Matériau du boîtier
Face sensible
Câble de raccordement (autres lon­
gueurs sur demande)
Technical data:
(according to IEC 60947­5­2)
Rated operating distance sn
Hysteresis
Standard target
Repeat accuracy
Supply voltage range UB
Max. ripple content
Output current
Output voltage drop
No­load supply current
Leakage current
Switching frequency
Oscillator frequency
Time delay before availability
LED (0 ≤ s ≤ 0.8 sr)
LED (0.8 sr < s ≤ sr)
Ambient temperature range TA
Temperature drift of sr
Short­circuit protection
Voltage reversal protection
Induction protection
Shocks and vibration
Cable length
Weight (cable / connector)
Degree of protection
EMC protection:
IEC 60947­5­2 (7.2.3.1.)
IEC 61000­4­2
IEC 61000­4­3
IEC 61000­4­4
Housing material
Sensing face
Connection cable (other lengths on
request)
3 mm
≤ 10% sr
9 x 9 x 1 mm
0,15 mm*
10 ... 30 VDC
≤ 20% UB
≤ 200 mA
≤ 2,0 V bei / à / at 200 mA
≤ 10 mA
≤ 0,1 mA
≤ 1'000 Hz
300 kHz
50 msec.
an / allumée / on
blinkend / clignotante / blinking
­25 ... + 70 oC
≤ 10%
eingebaut / intégrée / built­in
eingebaut / intégrée / built­in
eingebaut / intégrée / built­in
IEC 60947­5­2 / 7.4
300 m max.
39 g / 15 g
IP 67
5 kV
Level 2
Level 3
Level 2
Zamak cr /
Cr plated Zamak
PBTP
PVC 3 x 0,14mm2 / 18 x 0,1mm
Ø 2 m
DW - A - 50 - C8


Similar Part No. - 320520641

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320520641 CONTRINEX-320520641 Datasheet
128Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320520641 CONTRINEX-320520641 Datasheet
128Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320520641 CONTRINEX-320520641 Datasheet
128Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
More results

Similar Description - 320520641

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com